Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM2002 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2002
Description  1.2A built-in power tube step-down LED constant current driver IC
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2002 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2002 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
第 3 页
电气特性
(测试条件: 无特别说明时,VIN=12V, TA=25°C)
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
VIN
输入电压
6
60
V
VSU
最低启动电压
VIN 上升
5.8
V
IIN_off
关断电流
ADJ 接地
120
μA
IIN_on
静态电流
ADJ 悬空 f=250kHz
600
μA
VSENSE
平均采样电压
ISENSE 相对 VIN
95
100
105
mV
VSENSE_HYS
采样电压迟滞
±15
%
ISENSE
ISENSE 管脚输入电流
VSENSE=VIN-0.1
5
15
μA
VREF
内部基准电压
1.20
V
ΔVREF/ΔT
VREF 温度系数
50
ppm/°C
VADJ
模拟调光电压范围
0.3
1.2
V
VADJ_off
关闭系统时
ADJ 脚电压 VADJ 减小
0.2
V
VADJ_on
打开系统时
ADJ 脚电压 VADJ 增大
0.3
V
ILXmean
LX 输入平均电流
1.2
A
RLX
功率开关导通电阻
0.35
Ω
ILX(leak)
功率开关漏电流
1
μA
DPWM(LF)
低频
PWM 调光占空比
范围
频率小于
500Hz 振幅
在
0.2V~5.5V
0.01
1
低频
PWM 调光比
1000:1
TONmin
功率开关最小打开时间
LX ‘开’
200
ns
TOFFmin
功率开关最小关断时间
LX ‘关’
200
ns
FLXmax
建议最大工作频率
1.1
MHz
DLX
最大工作频率时建议占
空比
0.3
0.7
TPD
内部比较器延时
50
ns
TADJ
过温调节阈值
150
°C
http://www.szseven.cn/
1.2A 内置功率管降压型 LED 恒流驱动 IC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com