Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM2002 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2002
Description  1.2A built-in power tube step-down LED constant current driver IC
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2002 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2002 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
第 2 页
管脚描述
管脚
编号
描述
LX
1
内置功率管的漏极
GND
2
芯片地
ADJ
3
多功能开
/关和亮度控制引脚:
正常工作时处于悬空状态(
VADJ =2.4V),此时标称平均输出电流为
IOUTnom=0.1/RS
VADJ 小于0.2V时,关闭输出电流。芯片进入小电流关闭状态
VADJ处于0.3V到1.2V区间时,对输出电流进行调节,从20%到100%的IOUTnom,
当
VADJ的电压高于1.2V,输出电流被钳位为100%IOUTnom
通过不同占空比
PWM信号实现PWM调光
从该脚连接一个电容到地,以增加软启动时间。
ISENSE
4
电流采样端,采样电阻
RS 接在 ISENSE 和 VIN 端之间来决定输出平均电流
IOUTnom=0.1/RS
VIN
5
电源输入端(
6V~55V)
极限工作参数
(如无特别说明,此为接地电压)
输入电压
(VIN)
-0.3V ~ +60V
ISENSE 端电压(VSENSE)
+0.3V ~ -5V (相对 VIN)
LX 电压(VLX)
-0.3V ~ +60V
ADJ 电压 (VADJ)
-0.3V ~ +6V
功率开关输出电流
(ILX)
1.25A
功耗
(Ptot)
1W
工作温度
(TOP)
-40 ~105°C
存储温度
(TST)
-55 ~ 150°C
最高结温度
(Tj MAX)
150°C
热阻
PN 结到环境 (RθJA)
100°C/W
http://www.szseven.cn/
1.2A 内置功率管降压型 LED 恒流驱动 IC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com