Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM4055 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4055
Description  Monolithic miniature linear battery management chip with thermal regulation function
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4055 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4055 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4055 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4055 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4055 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4055 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4055 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4055 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4055 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4055 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
■ 订购信息
HM4055 ①②③④⑤⑥
标号
描述
标记
描述
标号
描述
标记
描述
①
类型
K
有涓流充电
⑤
封装类型
M
SOT-23-5L
-
-
P
SOT-89-5L
②③
调整器输出电压
42
4.2V
⑥
器件方向
R
正向
④
调整器输出电压精度
1
±1%
L
反向
■ 引脚配置
CHRG GND
BAT
PROG
SOT-23-5L
(TOP VIEW)
VIN
CHRG GND
BAT
SOT-89-5L
(TOP VIEW)
1
2
3
1
2
3
4
5
4
5
VIN
PROG
■ 引脚分配
引脚号
引脚名称
SOT-23-5L
SOT-89-5L
1
1
CHRG
2
2
GND
3
3
BAT
4
4
VIN
5
5
PROG
■ 引脚功能
CHRG(引脚 1):漏极开路充电状态输出。当充电时,CHRG 端口被一个内置的 N 沟道 MOSFET 置于低电位。当充电完成时,
CHRG 呈现高阻态。当
检测到低电锁定条件时,CHRG 呈现高阻态。当在 BAT 引脚和地之间接一 1µF 的电容,就可以
完成电池是否接好的指示,当没有电池时,LED 灯会快速闪烁。
GND(引脚 2):接地端
BAT(引脚 3):充电电流输出端。给电池提供充电电流并控制浮动电压最终达到 4.2V。一个内部精密电阻把这个引脚同停工时
自动断电的浮动电压分开。
电池接反时,
内部保护电路保护 VBAT 的 ESD 二极管不被烧坏,同时 GND 与 BAT 之间形成大约 0.7mA
电路。
VCC(引脚 4):提供正电压输入。为充电器供电。VCC 可以为 4.25V 到 6.5V 并且必须有至少 1µF 的旁路电容。如果 VCC 引脚
端电压低于 BAT 引脚电压 100 mV 时,
进入停工状态,并使 BAT 电流降到 2µA 以下。
PROG(引脚 5):充电电流编程,充电电流监控和关闭端。充电电流由一个精度为 1%的接到地的电阻控制。在恒定充电电流状
HM4055



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com