Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM4055 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4055
Description  Monolithic miniature linear battery management chip with thermal regulation function
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4055 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4055 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4055 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4055 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4055 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4055 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4055 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4055 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4055 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4055 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
态时,此端口提供 1V 的电压。在所有状态下,此端口电压都可以用下面的公式测算充电电流:
。PROG 端口
也可用来关闭充电器。把编程电阻同地端分离可以通过上拉的 3µA 电流源拉高 PROG 端口电压。当达到 1.21V 的极限停工电压
值时,充当器进入停止工作状态,充电结束,输入电流降至 40µA。此端口夹断电压大约 2.4V。给此端口提供超过夹断电压的电
压,将获得 1.5 mA 的高电流。再使 PROG 和地端结合将使充电器回到正常状态。
■ 打印信息
SOT-23-5L、SOT-89-5L
SOT-89-5L
(TOP VIEW)
① ② ③ ④ .
.
. . . .
SOT-23-5L
(TOP VIEW)
① ② ③ ④ .
.
. . . .
① 表示产品系列
打印符号
产品描述
7
HM4055◆◆◆◆◆
② 表示连续充电电压类型
打印符号
产品名称
K
HM4055K◆◆◆◆
③ 表示输出电压调整器
打印符号
VBAT 电压
VBAT 精度
A
4.2V
±1%
④这一位由公司生产部规定,与 6 个点一起形成可追溯性质量跟踪信息。
注:
” •” 为批号码点,相当于一个六位二进制符号,打点表示“1”,不打点表示“0”;例如:“③”上打点,“④”的右上角打点,
其余不打点,则表示“
010010”,用于追踪产品批次。
HM4055



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com