Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SW2604 Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SW2604
Description  High performance current mode PWM switching power supply controller
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

SW2604 Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  SW2604 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers SW2604 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers SW2604 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers SW2604 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers SW2604 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers SW2604 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
SW2604
SAMWIN 绿色电源的最佳选择 HTTP://WWW.SEMIPOWER.COM.CN
第 4 页 共 6 页
SW2604-CN-02
推荐工作条件
电特性
(TA=25℃,VDD=5.5-7.5V,Ct=680PF,RS=1Ω)
输出部分
项目
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
开关管最大耐压
Ioc=10mA
700
V
开通饱和压降
Ioc=600mA
1
V
输出上升时间
CL=1nF
75
ns
输出下降时间
CL=1nF
75
ns
输出限制电流
Tj=0-100℃
540
580
620
mA
OE 钳位电压
OE=0.001-0.60A
1.5
V
参考部分
项目
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
参考输出电压
Io=1.0mA
2.4
2.5
2.6
V
电压调整率
Vcc=5.5-9V
2
20
mV
负载调整率
Io=0.1-1.2mA
3
%
温度稳定性
0.2
mV/℃
输出噪声电压
F=10Hz-10KHz
50
uV
长期稳定性
T=85℃下工作 1000h
5
mV
振荡器部分
项目
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
振荡频率
Ct=680pF
60
66
72
KHz
频率随电压变化率
Vcc=5.5-9V
1
%
频率随温度变化率
Ta=0-85℃
1
%
振荡器振幅(Vp-p)
2.5
V
振荡器下降沿
Ct=680pF
800
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com