Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

KRTBEJLP41.32 Datasheet(PDF) 27 Page - OSRAM GmbH

Part # KRTBEJLP41.32
Description  Indoor Video Walls
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KRTBEJLP41.32 Datasheet(HTML) 27 Page - OSRAM GmbH

Back Button KRTBEJLP41.32 Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH KRTBEJLP41.32 Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH KRTBEJLP41.32 Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH KRTBEJLP41.32 Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH KRTBEJLP41.32 Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH KRTBEJLP41.32 Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH KRTBEJLP41.32 Datasheet HTML 25Page - OSRAM GmbH KRTBEJLP41.32 Datasheet HTML 26Page - OSRAM GmbH KRTBEJLP41.32 Datasheet HTML 27Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 27 page
background image
KRTB EJLP41.32
2019-02-28
27
Glossar:
1)
Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von  11% ermittelt.
2)
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
3)
Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von
25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
4)
Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer
von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt.
5)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und
abgeleiteten
Werten
oder
typischen
Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund
technischer Verbesserungen, werden diese typischen
Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
6)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden
innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 für red
7)
Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine
Toleranz von ±0,1. Maße werden in mm angegeben.
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
Glossary:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse duration of
25 ms and a tolerance of  11%.
2)
Driving the LED in reverse direction is suitable for short
3)
Wavelengths are tested at a current pulse duration of
25 ms and a tolerance of ±1 nm.
4)
Forward voltages are tested at a current pulse duration of
1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
5)
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily correspond to
the actual parameters of each single product, which could
differ from the typical data and calculated correlations or
the typical characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be changed
without any further notice.
6)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between single
LEDs within one packing unit.
Dimming range for direct current mode max. 5:1 for red
7)
Unless otherwise noted in drawing, tolerances are
specified with ±0.1 and dimensions are specified in mm.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com