Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

6500QL Datasheet(PDF) 35 Page - 3M Electronics

Part # 6500QL
Description  Rugged Comfort Quick Latch Half Facepiece Reusable Respirator 6500QL Series
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  3M [3M Electronics]
Direct Link  http://www.3m.com
Logo 3M - 3M Electronics

6500QL Datasheet(HTML) 35 Page - 3M Electronics

Back Button 6500QL Datasheet HTML 31Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 32Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 33Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 34Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 35Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 36Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 37Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 38Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 39Page - 3M Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 46 page
background image
1
(Português)
PT
W
ADVERTÊNCIA!
Este respirador ajuda a proteger contra certos contaminantes transportados pelo ar.
O uso inadequado pode resultar em enfermidade
ou morte. Para o uso correto consulte um supervisor e as Instruções de Uso ou telefone para a 3M nos EUA pelo número
1-800-243-4630. No Brasil, entre em contato pelo número: 0800-0132333.
INTRODUÇÃO
Estas Instruções de Uso fornecem informações sobre a peça facial somente. Informações importantes são fornecidas nas Instruções de Uso com cada
um dos sistemas de filtração de ar que são usados com os 3M™ Comodidade Robusta - Trava Rápida, Respiradores Reutilizáveis Semifacial 6501QL,
6502QL e 6503QL. Leia todas as Instruções de Uso e advertências antes do uso. Guarde estas Instruções de Uso para referência. Se tiver alguma dúvida
em relação a estes produtos, entre em contato com o Serviço Técnico.
Nos Estados Unidos:
Website: www.3m.com/workersafety
Assistência Técnica: 1-800-243-4630
In Brazil:
Website: www.3mepi.com.br
Disque Segurança: 0800-0132333
Uso Pretendido
O 3M™ Comodidade Robusta – Trava Rápida, Respirador Reutilizável Semifacial Série 6500QL (6501QL, 6502QL, 6503QL) são projetados para ajudar
a fornecer proteção respiratória contra certos contaminantes suspensos no ar quando usados de acordo com todas as instruções e limitações e
regulamentações de saúde e segurança aplicáveis. O Respirador Reutilizável Semifacial 3M™ Comodidade Robusta Trava Rápida, Série 6500QL,
não é
atualmente aprovado para utilização em configurações de suprimento de ar.
W
ADVERTÊNCIA
Respiradores devidamente selecionados, usados, e que tenham passado por manutenção adequada, ajudam a proteger contra certos
contaminantes através da redução das concentrações no ar abaixo do Limite de Exposição Ocupacional (LEO). É essencial seguir todas as
instruções e regulamentações governamentais no uso deste produto, incluindo o uso do sistema completo do respirador durante todas as
vezes em que estiver exposto para que o produto proteja o usuário.
O uso inadequado de respiradores pode resultar em exposição
excessiva aos contaminantes e levar à enfermidade ou morte. Para o uso correto, consulte o seu supervisor e as Instruções de Uso ou
entre em contato com o Serviço Técnico da 3M.
Lista de Advertências e Cuidados nestas Instruções de Uso
W
ADVERTÊNCIA
Falha ao seguir estas instruções podem reduzir o desempenho do respirador, expor você a contaminantes acima do LEO, e
pode resultar
em enfermidade ou morte.
• Para ajudar a manter uma boa vedação entre o rosto e a área de selagem, a área de selagem do respirador deve estar livre de
obstruções em todos os momentos. Não use com barba, pelos faciais ou qualquer coisa que impeça o contato direto da face com a
área de selagem do respirador.
• Não limpe o respirador com solventes. A limpeza com solventes pode degradar alguns componentes do respirador e reduzir sua
eficácia.
• Inspecione todos os componentes do respirador antes de cada uso para garantir uma condição de operação apropriada.
• Não altere, não faça mau uso ou não abuse de seu respirador.
W
CUIDADO
Falha no descarte de cartuchos, filtros ou respiradores usados e contaminados por materiais perigosos pode resultar em exposições pessoais bem
como danos ao meio ambiente. O manuseio, o transporte e o descarte de cartuchos, filtros ou respiradores usados devem cumprir todas as leis e
regulamentos federais, estaduais, provinciais e locais aplicáveis.
Limitações e Cuidados estabelecidos pelo NIOSH para Uso com Pressão Negativa
As seguintes restrições devem ser respeitadas. Veja tabela de aprovação NIOSH.
A - Não use em atmosferas contendo menos de 19,5% de oxigênio.
B - Não use em atmosferas imediatamente perigosas à vida e à saúde.
C - Não exceda as máximas concentrações de uso estabelecidas pelas normas regulamentadoras.
H - Siga o programa estabelecido de troca de cartuchos ou observe o Indicador de Fim de Vida Útil para garantir que os cartuchos são trocados
antes que a ruptura ocorra.
J - Deixar de usar e manter este produto adequadamente poderá resultar em enfermidade ou morte.
Comodidade Robusta - Trava Rápida, Respirador
Reutilizável Semifacial Série 6500QL
3
Instruções de uso



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com