Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

6500QL Datasheet(PDF) 1 Page - 3M Electronics

Part # 6500QL
Description  Rugged Comfort Quick Latch Half Facepiece Reusable Respirator 6500QL Series
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  3M [3M Electronics]
Direct Link  http://www.3m.com
Logo 3M - 3M Electronics

6500QL Datasheet(HTML) 1 Page - 3M Electronics

  6500QL Datasheet HTML 1Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 2Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 3Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 4Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 5Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 6Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 7Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 8Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 9Page - 3M Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 46 page
background image
Rugged Comfort Quick Latch Half Facepiece Reusable
Respirator 6500QL Series
User Instructions
3
Rugged Comfort Quick Latch Half Facepiece Reusable Respirator
6500QL Series
User Instructions for 3M™ Rugged Comfort Quick Latch Half Facepiece Reusable Respirator 6501QL (Small) (49488*), 6502QL
(Medium) (49490*), 6503QL (Large) (49492*)
IMPORTANT: Before use, the wearer must read and understand these User Instructions. Keep these instructions for reference.
* 49488, 49490, and 49492 are catalog numbers only. NIOSH approved as 3M™ Rugged Comfort Half Facepiece Reusable Respirators
6501QL (Small), 6502QL (Medium), and 6503QL (Large).
This respirator has dual approval as a United States (US) National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) half facepiece
respirator and as Brazil Ministry of Labor half face piece respirator.
Specific information is provided where applicable. All other information is common to both standards.
Respirateur Réutilisable à Demi-masque Confort Robuste de Série
6500QL - Attache Rapide
Directives d’utilisation pour le respirateur réutilisable à demi-masque confort robuste - attache rapide 6501QL (petit) (49488*), 6502QL
(moyen) (49490*) et 6503QL (grand) (49492*) 3MMC
IMPORTANT : Avant de se servir du produit, l’utilisateur doit lire et comprendre les présentes directives d’utilisation. Conserver ces
directives d’utilisation à titre de référence.
* 49488, 49490 et 49492 ne sont que des numéros de référence. Ces respirateurs sont homologués par le NIOSH sous la désignation
suivante : Respirateurs à demi-masque réutilisables robustes 6501QL (petit), 6502QL (moyen) et 6503QL (grand) 3MMC.
Ce respirateur détient une double homologation : celle du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) des É.-U.
comme respirateur à demi-masque et celle du ministère du Travail du Brésil comme respirateur à demi-masque.
Renseignements précis fournis là où ils s’appliquent. Tous les autres renseignements se rapportent aux deux normes.
Comodidad Robusta - Traba Rápida, Respirador Reutilizable de Media
Cara Serie 6500QL
Instrucciones para Comodidad Robusta - Traba Rápida, Respirador Reutilizable de Media Cara 3M™ 6501QL (pequeña) (49488*),
6502QL (mediana) (49490*), 6503QL (grande) (49492*)
IMPORTANTE: Antes de usar el producto, el usuario debe leer y entender estas Instrucciones. Conserve estas instrucciones para
referencia futura.
* 49488, 49490 y 49492 son solo números de catálogo. Aprobados por el NIOSH como respiradores reutilizables, resistentes y
duraderos de máscara facial de media cara 6501QL (pequeño), 6502QL (mediano) y 6503QL (grande) 3M™.
Este respirador cuenta con una aprobación dual, como un respirador de pieza facial de media cara por el Instituto Nacional
de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y como respirador de media cara por la
Secretaría del trabajo de Brasil.
Si aplica, se proporciona información específica. La demás información es común para ambas normas.
Comodidade Robusta - Trava Rápida, Respirador Reutilizável
Semifacial Série 6500QL
Instruções de Uso para o Comodidade Robusta - Trava Rápida, Respirador Reutilizável Semifacial 6501QL (Pequena) (49488*), 6502QL
(Média) (49490*), 6503QL (Grande) (49492*)
IMPORTANTE: Antes do uso, o usuário deverá ler e entender estas Instruções de Uso. Guarde estas instruções para referência.
* 49488, 49490 e 49492 são apenas números de catálogo. Aprovação NIOSH como Respiradores Reutilizáveis de Peça Semifacial
6501QL (Pequeno), 6502QL (Médio) e 6503QL (Grande) 3M™.
Este respirador possui dupla aprovação como respirador tipo semifacial nos Estados Unidos pelo National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH) e no Brasil pelo Ministério do Trabalho.
Informações específicas são fornecidas quando aplicáveis. Todas as outras informações são comuns a ambas as normas.
FR
ES
PT
98-0060-0215-2_4
34-8723-8517-3


Similar Part No. - 6500QL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
6500 ETC1-6500 Datasheet
48Kb / 1P
4700
logo
Pomona Electronics
6500 POMONA-6500 Datasheet
125Kb / 1P
Modular Passive Oscilloscope Probe
logo
3M Electronics
6500 3M-6500 Datasheet
1Mb / 8P
3M??Reusable Respirators
logo
Amphenol Aerospace Oper...
6500-018-0000 AAO-6500-018-0000 Datasheet
3Mb / 33P
MIL-DTL-5015, Matrix
6500-018-0004 AAO-6500-018-0004 Datasheet
3Mb / 33P
MIL-DTL-5015, Matrix
More results

Similar Description - 6500QL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
3M Electronics
07025 3M-07025 Datasheet
162Kb / 1P
3M Half Facepiece Reusable Respirator 6200/07025
logo
List of Unclassifed Man...
5380598-2 ETC2-5380598-2 Datasheet
67Kb / 1P
REUSABLE COMPONENT RECEPTACLE
logo
Adam Technologies, Inc.
4QD-250-18-14-T ADAM-TECH-4QD-250-18-14-T Datasheet
65Kb / 1P
QUICK DISCONNECT TERMINAL HALF INSULATED
logo
3M Electronics
8511P 3M-8511P Datasheet
342Kb / 2P
3M??Particulate Respirator
FF-400 3M-FF-400 Datasheet
1Mb / 8P
3M??Reusable Respirators
4060 3M-4060 Datasheet
912Kb / 2P
Half Facepiece Respirators 7500 Series, Ultimate Reusable
7/1/09
76703 3M-76703 Datasheet
61Kb / 2P
3M??Full Facepiece Reusable Respirator 6900DIN Large 4 EA/Case
CG-GU 3M-CG-GU Datasheet
231Kb / 2P
3M™ Comfort Grip Gloves
January 2020
6501 3M-6501 Datasheet
58Kb / 3P
3M™ Rugged Comfort Half Facepiece Reusable Respirator 6501/49487, Small, 10 EA/Case
logo
FIBOX Enclosing innovat...
8612003 FIBOX-8612003 Datasheet
35Kb / 1P
SS Quick Release Latch
18.07.2023
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com