Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

6500QL Datasheet(PDF) 42 Page - 3M Electronics

Part # 6500QL
Description  Rugged Comfort Quick Latch Half Facepiece Reusable Respirator 6500QL Series
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  3M [3M Electronics]
Direct Link  http://www.3m.com
Logo 3M - 3M Electronics

6500QL Datasheet(HTML) 42 Page - 3M Electronics

Back Button 6500QL Datasheet HTML 38Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 39Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 40Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 41Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 42Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 43Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 44Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 45Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 46Page - 3M Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 46 page
background image
8
(Português)
PT
Aprovações do NIOSH
Cartuchos 3M™ Série 6000
Certos Vapores Orgânicos
X X
X
X X X X X
X
X X X X
Cloro
X X
X X
X X
X X X
Cloreto de Hidrogênio
X X
X
X X
X
X
Dióxido de Enxofre
X X
X X
X X
X X X
Dióxido de Cloro
X
X
X
X
Sulfeto de Hidrogênio
X X
X X
X X
X X X
Fluoreto de Hidrogênio
X
X
X
X
X
Formaldeído
X X
X X
Amônia
X
X
X
X
Metilamina
X
X
X
X
Vapor de Mercúrio
X
X
Filtro para partículas tipo P100
X X X X X X X X X
* Recomendado pela 3M para uso contra metilbrometo ou radioiodo acima de 5ppm com troca diária de cartucho.
NOTA: Não é aprovado pelo NIOSH para uso contra metilbrometo ou radioiodo.
Aprovações do NIOSH
Filtros 3M™
P100
X X X X X X
X X
P95
X X X
X
N95
X
X
HF
X
X
Alívio contra baixas concentrações*
Gases Ácidos
X X
X
X
X
Vapores Orgânicos
X
X
X
X
** Recomendado pela 3M para proteção contra ozônio até 10 vezes o limite PEL da OSHA ou os limites de exposição ocupacionais aplicáveis, o que
for menor.
NOTA: Não aprovado pelo NIOSH para uso contra ozônio.
*** Recomendado pela 3M para alívio contra baixas concentrações de gases ácidos ou vapores orgânicos. Baixas concentrações referem-se a
concentrações que não excedem o limite PEL da OSHA ou os limites de exposição aplicáveis, o que for menor. Não use para proteção respiratória contra
gases ácidos/vapores orgânicos.
No Brasil, o filtro 5935BR é aprovado como um filtro N95 pelo NIOSH e um filtro P3 pelo Ministério do Trabalho.
Adaptadores e Retentores para Filtros 3M™
Número
Descrição
501
Retentor de filtro para uso com o Cartucho Série 6000 e Filtros 5N11 e 5P71
502
Adaptador de filtro para uso com o Cartucho Série 6000 e Filtros 2000 e 7093/7093C
603
Adaptador de filtro para uso com o Filtro 5N11 e 5P71
No Brasil, o Filtro 5935BR pode ser usado com o Adaptador de Filtro 3M™ 603 e o Retentor de Filtro 3M™ 501 no 3M™ Comodidade Robusta –
Trava Rápida, Respirador Reutilizável Semifacial Série 6500QL.
Vida Útil de Cartuchos Químicos e Filtros para Particulados
W
CUIDADO
Deixar de descartar adequadamente cartuchos, filtros ou respiradores contaminados com materiais perigosos pode resultar em exposições pessoais
assim como danos ao meio ambiente. O manuseio, transporte, descarte de cartuchos, filtros ou respiradores usados deverão seguir todas as normas e
leis federais, estaduais e locais.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com