Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SPC58EEX Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # SPC58EEX
Description  32-bit Power Architecture microcontroller for automotive ASIL-D applications
PDF  154 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SPC58EEX Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  SPC58EEX Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics SPC58EEX Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SPC58EEX Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SPC58EEX Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SPC58EEX Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SPC58EEX Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SPC58EEX Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SPC58EEX Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SPC58EEX Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 154 page
background image
DS11646 Rev 4
3/154
SPC58EEx, SPC58NEx
Table of contents
5
Table of contents
1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1
Document overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3
Device feature summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
2
Package pinouts, pad characteristics, and signal descriptions . . . . . 13
2.1
Pad dimensions/ KGD coordinates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.2
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.3
Operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.3.1
Power domains and power up/down sequencing . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.4
Electrostatic discharge (ESD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.5
Electromagnetic compatibility characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.6
Temperature profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.7
Device consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.8
I/O pad specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.8.1
I/O input DC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.8.2
I/O output DC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.8.3
I/O pad current specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.9
Reset pad (PORST, ESR0) electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.10
PLLs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.10.1
PLL0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.10.2
PLL1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.11
Oscillators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.11.1
Crystal oscillator 40 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.11.2
Crystal Oscillator 32 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.11.3
RC oscillator 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.11.4
Low power RC oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com