Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STC89C53RC Datasheet(PDF) 33 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC89C53RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89C53RC Datasheet(HTML) 33 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89C53RC Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
33
             如何用软件实现系统复位
ISP_CONTR: ISP/IAP 控制寄存器,地址在 0E7H 单元
 B7
 B6
 B5
 B4
 B3
 B2
 B1
 B0
Reset Value
ISPEN SWBS SWRST   CMD_FAIL  1
 WT2
 WT1
 WT0
0000,1000
ISPEN:   ISP/IAP  功能允许位。0:禁止 ISP/IAP 编程改变 Flash,1:允许编程改变 Flash
SWBS:    软件选择从用户应用程序区启动(0 ),还是从 ISP 程序区启动(1 )。要与 SWRST 直接配合
    才可以实现
SWRST:   0: 不操作; 1:  产生软件系统复位,硬件自动清零。
CMD_FAIL:  如果送了 ISP/IAP 命令,并对 ISP_TRIG 送 46h/B9h 触发失败,则为 1,需由
        软件清零。
;从用户应用程序区(AP 区)软件复位并切换到系统 ISP 监控程序区开始执行程序
MOV
ISP_CONTR, #01100000B ;SWBS = 1(选择 ISP 区), SWRST = 1(软复位)
;从系统 ISP 监控程序区软件复位并切换到系统 ISP 监控程序区开始执行程序
MOV
ISP_CONTR, #01100000B ;SWBS = 1(选择 ISP 区), SWRST = 1(软复位)
本复位是整个系统复位,所有的特殊功能寄存器都会复位到初始值,I/O 口也会初始化。
;从系统 ISP 监控程序区软件复位并切换到用户应用程序区(AP 区)开始执行程序
MOV
ISP_CONTR, #00100000B ;SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)
;从用户应用程序区(AP 区)软件复位并切换到用户应用程序区(AP 区)开始执行程序
MOV
ISP_CONTR, #00100000B ;SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)
   用户应用程序在运行过程当中,有时会有特殊需求,需要实现单片机系统软复位(热启动之一),
传统的 8051 单片机由于硬件上未支持此功能,用户必须用软件模拟实现,实现起来较麻烦。现 STC 新
推出的增强型 8051 根据客户要求增加了 ISP_CONTR  特殊功能寄存器,实现了此功能。用户只需简单的控
制 ISP_CONTR 特殊功能寄存器的其中两位 SWBS / SWRST 就可以系统复位了。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com