Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STC89C53RC Datasheet(PDF) 35 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC89C53RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89C53RC Datasheet(HTML) 35 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89C53RC Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 39Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
35
设置等待时间
                CPU    等待时间 ( 多少个 CPU 工作时钟 )
WT2
WT1
WT0
Read / 读
Program / 编程
Sector Erase
扇区擦除
Recommended System Clock
跟等待参数对应的推荐系统时钟
  1
  1
  1
2 个时钟
55 个时钟
21012 个时钟
 〈  
1 MHz
  1
  1
  0
2 个时钟
110 个时钟
42024 个时钟
 〈  
2 MHz
  1
  0
  1
2 个时钟
165 个时钟
63036 个时钟
 〈  
3 MHz
  1
  0
  0
2 个时钟
330 个时钟
126072 个时钟
 〈  
6 MHz
  0
  1
  1
2 个时钟
660 个时钟
252144 个时钟
 〈  
12 MHz
  0
  1
  0
2 个时钟
1100 个时钟
420240 个时钟
 〈  
20 MHz
  0
  0
  1
2 个时钟
1320 个时钟
504288 个时钟
 〈  
24 MHz
  0
  0
  0
2 个时钟
1760 个时钟
672384 个时钟
 〈  
30 MHz
STC12C5410AD,STC12C5410,STC12LE5410AD,STC12LE5410
STC12C5408AD,STC12C5408,STC12LE5408AD,STC12LE5408
STC12C5406AD,STC12C5406,STC12LE5406AD,STC12LE5406
STC12C5404AD,STC12C5404,STC12LE5404AD,STC12LE5404
STC12C5402AD,STC12C5402,STC12LE5402AD,STC12LE5402
STC12C5401AD,STC12C5401,STC12LE5401AD,STC12LE5401
系列单片机内部可用 Data Flash(EEPROM)的地址:
第一扇区
第二扇区
每个扇区 512 字节
共 4 个扇区
建议同一次修改的数据
放在同一个扇区 , 不必
用满 , 当然可全用 , 用
满则为 2 K 字节 EEPROM 。
由于擦除是按扇区擦
除 , 所以每个扇区用的
越少越方便 , 256 个字节
以内较合理 。
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
2800h
29FFh
2A00h
2BFFh
第三扇区
第四扇区
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
2C00h
2DFFh
2E00h
2FFFh
STC12C5412,STC12C5412AD,STC12LE5412,STC12LE5412AD 单片机可对自身内部应用程序区进行 IAP/ISP
操作,故所有部分均可当 Data Flash(EEPROM)使用,其地址如下:
        第一扇区
        第二扇区
        第三扇区
       第四扇区
每个扇区
512 字节
建议同一次
修改的数据
放在同一个
扇区 , 不必
用满 , 当然
可全用
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
0000h
01FFh
0200h
03FFh
0400h
05FFh
0600h
07FFh
        第五扇区
        第六扇区
        第七扇区
       第八扇区
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
0800h
09FFh
0A00h
0BFFh
0C00h
0DFFh
0E00h
0FFFh
第九扇区
第十扇区
第十一扇区
第十二扇区
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
1000h
11FFh
1200h
13FFh
1400h
15FFh
1600h
17FFh
第十三扇区
第十四扇区
第十五扇区
第十六扇区
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
1800h
19FFh
1A00h
1BFFh
1C00h
1DFFh
1E00h
1FFFh
第十七扇区
第十八扇区
第十九扇区
第二十扇区
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
2000h
21FFh
2200h
23FFh
2400h
25FFh
2600h
27FFh
第二十一扇区
第二十二扇区
第二十三扇区
第二十四扇区
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
起始地址
结束地址
2800h
29FFh
2A00h
2BFFh
2C00h
2DFFh
2E00h
2FFFh
STC12C5410AD 系列单片机内部可用 Data Flash(EEPROM)的地址(与程序空间是分开的):
如果对应用程序区进行 IAP 写数据,则该语句会被单片机忽略,继续执行下一句。
程序在用户应用程序区(AP 区)时,仅可以对 Data Flash(EEPROM)进行 IAP/ISP 操作。
但 STC12C5412AD/STC12LE5412AD 在应用程序区可以修改应用程序区(灵活)。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com