Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LVT673-R1S2-1 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LVT673-R1S2-1
Description  HYPER TOPLED, HYPER BRIGHT LED
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LVT673-R1S2-1 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LVT673-R1S2-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LVT673-R1S2-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LVT673-R1S2-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LVT673-R1S2-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LVT673-R1S2-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LVT673-R1S2-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LVT673-R1S2-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LVT673-R1S2-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LVT673-R1S2-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LB T673, LV T673, LT T673
Hyper TOPLED
Hyper-Bright LED
2001-06-261
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-2 Gehäuse
• Besonderheit des Bauteils: extrem breite Ab-
strahlcharakteristik; ideal f
ür Hinterleuchtungen
und Einkopplungen in Lichtleiter
• Wellenlänge: 470 nm (blau), 505 nm (verde),
528 nm (true green)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaN
• optischer Wirkungsgrad: 2 lm/W (blau),
6 lm/W (verde), 8 lm/W (true green)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenl
änge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Best
ücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenl
öten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8 mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle,
ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
EOS/ESD-5.1-1993
Anwendungen
• Ampelanwendung
• Informationsanzeigen im Außenbereich
• optischer Indikator
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.
ä.)
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.
ä.)
• Signal- und Symbolleuchten
• Scanner
Features
• package: white P-LCC-2 package
• feature of the device: extremely wide viewing
angle; ideal for backlighting and coupling in
light guides
• wavelength: 470 nm (blue), 505 nm (verde),
528 nm (true green)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaN
• optical efficiency: 2 lm/W (blue),
6 lm/W (verde), 8 lm/W (true green)
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or
8000/reel,
ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
EOS/ESD-5.1-1993
Applications
• traffic lights
• outdoor displays
• optical indicators
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
• interior automotive lighting (e.g. dashboard
backlighting, etc.)
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• signal and symbol luminaire
• scanners


Similar Part No. - LVT673-R1S2-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
LVT606020 ETC2-LVT606020 Datasheet
626Kb / 14P
Sealed Power Inductors
logo
OSRAM GmbH
LVT64G OSRAM-LVT64G Datasheet
2Mb / 24P
TOPLED Black
LVT64G-CBEA-25-1 OSRAM-LVT64G-CBEA-25-1 Datasheet
2Mb / 24P
TOPLED Black
LVT6SG OSRAM-LVT6SG Datasheet
695Kb / 24P
Signal and Symbol Luminary
LVT6SG-V1BB-25 OSRAM-LVT6SG-V1BB-25 Datasheet
695Kb / 24P
Signal and Symbol Luminary
More results

Similar Description - LVT673-R1S2-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LHT676 SIEMENS-LHT676 Datasheet
312Kb / 6P
Hyper TOPLED Hyper-Bright, Hyper-Red TS GaAIAs-LED
LSM676 SIEMENS-LSM676 Datasheet
87Kb / 7P
Hyper Mini TOPLED Hyper-Bright LED
LSM776 SIEMENS-LSM776 Datasheet
340Kb / 7P
Hyper Mini TOPLED RG Hyper-Bright LED
LST676 SIEMENS-LST676 Datasheet
350Kb / 7P
Hyper TOPLED Hyper-Bright LED
LST776 SIEMENS-LST776 Datasheet
346Kb / 7P
Hyper TOPLED RG Hyper-Bright LED
LSYT676 SIEMENS-LSYT676 Datasheet
292Kb / 6P
Hyper Multi TOPLED Hyper-Bright LED
logo
OSRAM GmbH
LWT673 OSRAM-LWT673 Datasheet
123Kb / 14P
Hyper TOPLED White Hyper-Bright LED
LBT676 OSRAM-LBT676 Datasheet
55Kb / 6P
BLUE LINE Hyper TOPLED Hyper-Bright LED
LATBT686 OSRAM-LATBT686 Datasheet
239Kb / 17P
Hyper Multi TOPLED Hyper-Bright LED
LWE67C OSRAM-LWE67C Datasheet
177Kb / 15P
Power TOPLED Hyper-Bright LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com