Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

YB2-15CWCKS1 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # YB2-15CWCKS1
Description  illuminated pushbutton switch
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

YB2-15CWCKS1 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
469
YB2
YB2
新商品
トグル
ロッカ
押ボタン
照光式押ボタン
多機能押ボタン
非常停止
ユニバーサル
デ
ザ
イ
ン
キーロック
ロータリ
スライド
タクティル
傾
 
斜
タッチパネル
シートキーボード
表示灯
規格品
付属品
取扱説明
ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ,「取扱い説明」D-1ページ~をご確認ください。
シリーズ
特長・共通仕様
☆UL規格取得
☆C-UL認定
共  通  仕  様
回路
単極双投 2極双投
機能動作
ON - 〈ON〉 モーメンタリ形
ON -  ON  ロック形
電流容量
銀接点
3A 125V AC
3A 250V AC
3A 30V DC
金メッキ接点
0.4VA MAX. 28V MAX.
AC/DC共通
 適用電圧範囲 20mV~28V
 適用電流範囲 0.1mA~0.1A
接触抵抗
銀接点
50mΩ以下(DC2~4V 100mAにて)
金メッキ接点
100mΩ以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗
DC 500V 200MΩ以上
耐電圧
AC 1.0kV(端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV(端子・アース間)1分間以上
開閉 耐久性
機械的:1,000,000回以上(モーメンタリ形)
     200,000回以上(ロック形)
電気的: 100,000回以上
操作量
約 3mm
約2.5mm(ロック状態)
操作力
1.5±0.7N(単極双投)
3.0±1.2N(2極双投)
端子 部形状
はんだ端子(タブ端子♯110としても使用可能)
使用温度範囲
-25~+50℃(照光式の場合)
-25~+70℃(非照光式の場合)
はんだ耐熱性
はんだごてをご使用の場合:ランクB
「取扱説明/はんだ付け」D-8~D-9ページ参照
(
)
業界最薄クラス* 防水形
照光式押ボタンスイッチ
YB2シリーズは,IEC 529のⅠP65に適合したパネルシール形照光式
押ボタンスイッチです。パネル前面高さ1.8mmを実現し機器のデザ
イン性向上に貢献します。
業界最薄クラス*のパネル前面高さ1.8mm
○防水形タイプでは業界最薄クラスのパネル前面高さ
1.8mmです。
*
(防水形でパネル前面高さ: 2012年3月14日当社調べ)
○パネル表面の出っ張りを少なくし機器のサーフェイ
ス化に貢献。
○誤動作防止が可能。
フラットボタンで
洗練されたデザインとイタズラ防止
○フラットボタンはステンレス調および照光ボタ
ン(乳白/緑/赤/黄)によりパネルデザインを向上。
○外輪照光ボタンは,スイッチ本体の超高輝度LED
(発光色:青・緑・赤・白・黄)により外輪が鮮や
かに照光し,高級感を演出します。(丸形)
○フランジはステンレス調タイプと黒色タイプの
2種類を用意。
○ボタンを容易に取り外しできない構造とし,イタ
ズラ防止に貢献しています。
○操作面は丸形:φ19mmと角形:□18mmで,サー
フェイスでありながら操作性に優れます。
文字・記号等の表示可能
操作部に文字・記号等の表示が可能で
す。表示サービスをご希望の場合は,
当社販売部門までお問合せください。
省スペース化に貢献
丸形はφ22取付け,角形は□21取付け
で,スイッチ本体が24.5mmの短胴形の
ため,省スペース化に貢献します。
ロングストローク
軽快な操作感
接点部にマイクロスイッチ機構を採
用。ロングストロークで軽快な操作感
です。
可動接片にアーク遮蔽部を設け,回路
切換えの際に発生したアークが,コイ
ルバネのフック部に到達するのを防ぎ
ます。
はんだ・タブ兼用端子
端子ははんだ端子とタブ端子(♯110)
の兼用端子となっております。
タブ端子としてご使用の際はJIS C2809
適合の平形接続端子(適用タブの板厚
0.5mm用のリセプタクル)をご使用く
ださい。
超高輝度LEDの採用
照光式は超高輝度LEDの採用によ
り,操作部を全面照光し,スイッ
チの切換状況の識別が容易にでき
ます。(発光色: 青,緑,赤,白,黄)
パネルシール機構
IEC 60529のIP65に適合のパネ
ルシール機構。
防水・防塵性能が一層向上しま
した。
パネル取付け方法
丸形:φ22ネジ取付け
角形:□21ネジ取付け
(取付けパネル厚0.5~5mm)
フラックスの浸入を
シャットアウト
端子部はエポキシシールにより,
フラックス等の浸入及び端子ガタ
の発生を防止し,接触の安定性を
一層向上しています。
各定格・性能値は単独試験における値であり,複合条件を同時に保証するものではありません。
試験条件および判定基準は「共通試験方法」D-1ページ~内をご確認ください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com