Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

YB2-15CWCKS1 Datasheet(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # YB2-15CWCKS1
Description  illuminated pushbutton switch
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

YB2-15CWCKS1 Datasheet(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
472
YB2
0お問い合わせ先0
TEL0044(813)80010 URL0www.nkkswitches.co.jp
00
FAX0044(813)80310 E-Mail0nkkswitches @nkkswitches.co.jp
YB2
YB2
照光式押ボタン
⃝発光素子
AT-634
(赤)(黄)
周囲温度 Ta=25℃
オーダーリスト
記号名
付属品
形 名
LEDの接続
並 列
直・並列
直 列
単位 並 列 直・並列 直 列
AT-634-□□□
R05
Y05
R12
Y12
R24
Y24
41R
41Y
42R
42Y
43R
43Y
AT-634-R05
AT-634-Y05
AT-634-R12
AT-634-Y12
AT-634-R24
AT-634-Y24
LEDの色
赤(R) 黄(Y) 赤(R) 黄(Y) 赤(R) 黄(Y)
使用電圧範囲(±5%)
5
12
24
V
最大 逆電 圧 VRM
4
8
16
V
定格電圧
5
12
24
V
定格電流
25
20
10
mA
使用温度範囲
-25~+50
℃
※定格電圧により,ホルダの色が異なります。
(5V:黒色,12V:水色,24V:灰色)
ホルダ
超高輝度LED(抵抗なし)
オーダーリスト
記号名
付属品
形 名
49R
49Y
AT-628-R
AT-628-Y
   AT-628
周囲温度 Ta=25℃
LEDの色
赤(R)
黄(Y) 単位
最大動作電流 ⅠFM
40
mA
推奨動作電流 ⅠF
26
mA
順電圧(標準値) VF
1.9
2.0
V
(ⅠF=26)
mA
最大逆電圧 VRM
4
V
使用温度25℃以上の
場合の電流低減率 △ⅠF
0.5
mA/℃
使用温度範囲
-25~+50
℃
オーダーリスト
記号名
付属品
形 名
59B
59M
59W
AT-625
AT-632
AT-631
AT-625
(青)/ AT-632(緑)/ AT-631(白) 周囲温度 Ta=25℃
LEDの色
青(B)緑(M)白(W)単位
最大動作電流 ⅠFM
30
mA
推奨動作電流 ⅠF
20
mA
順電圧(標準値) VF
3.3
V
(ⅠF=20)
mA
最大逆電圧 VRM
7
V
使用温度25℃以上の
場合の電流低減率 △ⅠF
0.40
mA/℃
使用温度範囲
-25~+50
℃
静電気に対し,十分な対応を行ったうえで使用してください。
LED回路の制限抵抗について
LED回路の制限抵抗「R」の計算は,
各LED仕様の順電圧 VF,推奨動作
電流ⅠFを以下の式に代入し算出し
てください。
R= E − VF
ⅠF(推奨値)
E =電源電圧
VF=順電圧
ⅠF =推奨動作電流
R =制限抵抗
回  路
抵抗Rのワット数は,使用周囲温度
など安全率を考慮し,2~3倍とし
てください。
超高輝度LED(抵抗内蔵)
AT-636
(緑)
周囲温度 Ta=25℃
オーダーリスト
記号名
付属品
形 名
AT-636-□□□
M05
M12
M24
単位
5V
12・24V
LEDの色
緑(M)
使用電圧範囲(±5%)
5
12
24
V
61M
62M
63M
AT-636-M05
AT-636-M12
AT-636-M24
最 大逆電 圧 VRM
5
V
定格電圧
5
12
24
V
定格電流
11
9.7
8.7
mA
使用温度範囲
-25~+50
℃
ホルダ
取扱い上のご注意
静電気などによるLEDの破壊を防止するため,取扱いに際してはアースに接続した導電マットまたは金属板上で作業し,更に人体アースを
接続するよう十分配慮してください。
R
R
+
−
L(+)
L(−)
IF
VF
L(+)
L(−)
E
R
IF
VF
+
−
R
+
−
R
R
+
−
R
+
−
R
R
+
−



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com