Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

YB2-15CWCKS1 Datasheet(PDF) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # YB2-15CWCKS1
Description  illuminated pushbutton switch
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

YB2-15CWCKS1 Datasheet(HTML) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
476
YB2
0お問い合わせ先0
TEL0044(813)80010 URL0www.nkkswitches.co.jp
00
FAX0044(813)80310 E-Mail0nkkswitches @nkkswitches.co.jp
YB2
YB2
照光式押ボタン
⃝ソケット(ねじ取付け形用)
特 長
配線作業省力化に貢献。
はんだ端子/PC基板取付けに対応。
抜け防止構造で安易な抜けを防止。
適用機種
ソケット使用時 ソケット不使用時
YB2
丸形
0.5~4.1mm
0.5~5mm
YB2
角形
0.5~3.2mm
0.5~5mm
はんだ端子
PC端子
AT-716
(単極用)
AT-717
(2極用)
AT-718
(単極用)
AT-719
(2極用)
   
プリント基板取付穴寸法図
プリント基板取付穴寸法図
3.7
3
5.55
3.7
3
5.55
3.7
6
11.1
3.7
6
11.1
中心線
3
5.55
3.7
5×1
3.7
6
11.1
8×1
17.1
17.1
17.1
17.1
YB2 丸形 スイッチ装着図
はんだ端子(AT-716,AT-717) PC 端子(AT-718,AT-719)
取付パネル厚:0.5 ~ 4.1mm
YB2 角形 スイッチ装着図
はんだ端子(AT-716,AT-717) PC 端子(AT-718,AT-719)
取付パネル厚:0.5 ~ 3.2mm
37.8
37.8
30.3
27.3
5+0.5
-0.1
5+0.5
-0.1
5+0.5
-0.1
5+0.5
-0.1
37.8
37.8
30.3
27.3
4+0.5
-0.1
4+0.5
-0.1
4+0.5
-0.1
4+0.5
-0.1
37.8
37.8
30.3
27.3
5+0.5
-0.1
5+0.5
-0.1
5+0.5
-0.1
5+0.5
-0.1
37.8
37.8
30.3
27.3
4+0.5
-0.1
4+0.5
-0.1
4+0.5
-0.1
4+0.5
-0.1
ソケットの取付け
ソケットをスイッチ本体に装着する際は,スイッチ本体形名表
示と,ソケットnkkマークの向きを合わせ,奥まで(突き当た
るまで)嵌合させてください。
(464ページのソケットの取付け挿入図をご参照ください。)
配線済みのソケットを
あらかじめパネルに取
付けられたスイッチに
ワンタッチで接続
基板に配線済みのソ
ケットをあらかじめパ
ネルに取付けられたス
イッチにワンタッチで
接続
装着時のご注意
ソケットとスイッチ本体を逆向きに装着しないようにご注意ください。
逆向きに装着した場合,スイッチの動作不良だけでなく機器側に悪影響を
及ぼす可能性があります。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com