Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

YB2-15CWCKS1 Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # YB2-15CWCKS1
Description  illuminated pushbutton switch
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

YB2-15CWCKS1 Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-15CWCKS1 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
471
YB2
YB2
新商品
トグル
ロッカ
押ボタン
照光式押ボタン
多機能押ボタン
非常停止
ユニバーサル
デ
ザ
イ
ン
キーロック
ロータリ
スライド
タクティル
傾
 
斜
タッチパネル
シートキーボード
表示灯
規格品
付属品
取扱説明
ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ,「取扱い説明」D-1ページ~をご確認ください。
(発光素子と操作部:ブロック②)
※ S は,セット(組立て)販売を表します。
※
S
41R
-
GH
発光素子
操  作  部
記号
超高輝度LED
(抵抗なし)
記号
超高輝度LED
(抵抗なし)
49R
赤
49Y
黄
記号 ボタンの色/フィルタの色 記号 ボタンの色/フィルタの色
□N
□M
透明/乳白
緑/乳白
□R
□Y
赤/乳白
黄/乳白
ボタンは,LEDの発光色と同色か透明(乳白)を選択してください。
記号
超高輝度LED
(抵抗内蔵)
記号
超高輝度LED
(抵抗内蔵)
61M
41R
41Y
62M
42R
42Y
緑: 5V抵抗内蔵
赤: 5V抵抗内蔵
黄: 5V抵抗内蔵
緑:12V抵抗内蔵
赤:12V抵抗内蔵
黄:12V抵抗内蔵
63M
43R
43Y
緑:24V抵抗内蔵
赤:24V抵抗内蔵
黄:24V抵抗内蔵
記号
超高輝度LED
(抵抗なし)
記号
超高輝度LED
(抵抗なし)
59B
59M
青
緑
59W
白
記号 ボタンの色/フィルタの色
GB
透明/乳白
記号
ボタンの色/フィルムの色
KS
透明/銀
外輪照光(丸形ボタン)
全面照光(丸形ボタン/角形ボタン)
全面照光(丸形ボタン)
丸形ボタン
角形ボタン
記号
操作部の色
GP
ステンレス調
記号
操作部の色
HP
ステンレス調
記号
非照光ボタンタイプ
999
発光素子なし
□には,G,Hの
いずれかが入
ります。
G
:丸形
H
:角形
記号 ボタンの色/フィルタの色
HN
透明/乳白
全面照光(角形ボタン)
発光素子,操作部の形状は472~473ページを参照してください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com