Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STM32U595QJ Datasheet(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

Part # STM32U595QJ
Description  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, up to 4 MB Flash, 2.5 MB SRAM, LTDC, MIPI® DSI
PDF  377 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U595QJ Datasheet(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U595QJ Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 377 page
background image
List of tables
STM32U59xxx
12/377
DS13633 Rev 1
Table 142. Delay block characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Table 143. I2C analog filter characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Table 144. USART characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Table 145. SPI characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Table 146. SAI characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Table 147. OTG_HS electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Table 148. OTG_HS DC electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Table 149. OTG_HS PHY BCD electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Table 150. OTG_HS current consumption characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Table 151. UCPD characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Table 152. JTAG characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Table 153. SWD characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Table 154. LQFP64 - Mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Table 155. LQFP100 - Mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Table 156. UFBGA132 - Mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Table 157. UFBGA132 - Recommended PCB design rules (0.5 mm pitch BGA). . . . . . . . . . . . . . . . 354
Table 158. LQFP144 - Mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Table 159. WLCSP150 - Mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Table 160. WLCSP150 - Recommended PCB design rules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Table 161. TFBGA169 - Mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Table 162. TFBGA169 - Example of PCB design rules (0.5 mm pitch BGA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Table 163. WLCSP208 - Mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Table 164. WLCSP208 - Recommended PCB design rules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Table 165. TFBGA216 - Mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Table 166. TFBGA216 - Recommended PCB design rules (0.8 mm pitch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Table 167. Package thermal characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Table 168. Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com