Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

GWCSSRM1.CC Datasheet(PDF) 2 Page - ams AG

Part # GWCSSRM1.CC
Description  Higher performance. Lower thermal resistance. Extended range of driving conditions. This is the second generation OSLON Square.
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMSCO [ams AG]
Direct Link  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

GWCSSRM1.CC Datasheet(HTML) 2 Page - ams AG

  GWCSSRM1.CC Datasheet HTML 1Page - ams AG GWCSSRM1.CC Datasheet HTML 2Page - ams AG GWCSSRM1.CC Datasheet HTML 3Page - ams AG GWCSSRM1.CC Datasheet HTML 4Page - ams AG GWCSSRM1.CC Datasheet HTML 5Page - ams AG GWCSSRM1.CC Datasheet HTML 6Page - ams AG GWCSSRM1.CC Datasheet HTML 7Page - ams AG GWCSSRM1.CC Datasheet HTML 8Page - ams AG GWCSSRM1.CC Datasheet HTML 9Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 26 page
background image
Version 1.5 (not for new design)
GW CSSRM1.CC
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
Bestellnummer
IF = 700 mA, TJ =
85 °C
[K]
ΦV [lm]
GW CSSRM1.CC-LUMQ-5U8X-1
2700
164 ... 210
Q65111A5851
GW CSSRM1.CC-MPMR-5R8T-1
3000
180 ... 224
Q65111A6748
GW CSSRM1.CC-MQMS-5O8Q-1
3500
194 ... 240
Q65111A6746
GW CSSRM1.CC-MQMS-5L7N-1
4000
194 ... 240
Q65111A5848
GW CSSRM1.CC-MRMU-5F7G-1
5700
210 ... 280
Q65111A7719
GW CSSRM1.CC-MRMU-5C7E-1
6500
210 ... 280
Q65111A7662
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW CSSRM1.CC-MPMR-5R8T-1
means that only one group MP, MQ, MR will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. GW CSSRM1.CC-MPMR-5R8T-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GW CSSRM1.CC-MPMR-5R8T-1 means that only one forward voltage group K2,L1,L2,M1,M2 will be
shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW CSSRM1.CC-MPMR-5R8T-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen MP, MQ, MR enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW CSSRM1.CC-MPMR-5R8T-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. GW CSSRM1.CC-MPMR-5R8T-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GW
CSSRM1.CC-MPMR-5R8T-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
K2,L1,L2,M1,M2 enthalten (siehe Seite 5).
1) page 25
1) Seite 25
2018-05-10
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com