Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LOR971 Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Part # LOR971
Description  CHIPLED
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOR971 Datasheet(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LOR971 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LOR971 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LOR971 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LOR971 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LOR971 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOR971 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOR971 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOR971 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOR971 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
2001-03-05
4
LO R971, LY R971
Kennwerte (
T
A = 25 °C)
Characteristics
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
LO
LY
Wellenlänge des emittierten Lichtes
(typ.)
Wavelength at peak emission
I
F = 20 mA
λ
peak
610
589
nm
Dominantwellenlänge
1)
(typ.)
Dominant wavelength
1)
I
F = 20 mA
λ
dom
605
590
nm
Spektrale Bandbreite
(typ.)
Spectral bandwidth
I
F = 20 mA
∆λ
35
40
nm
Abstrahlwinkel bei 50 %
I
V (Vollwinkel)
(typ.)
Viewing angle at 50 %
I
V
2
ϕ
160
160
Grad
deg.
Durchlassspannung
2)
(typ.)
Forward voltage
2)
(max.)
I
F = 20 mA
V
F
V
F
2.1
2.5
2.2
2.5
V
V
Sperrstrom
(typ.)
Reverse current
(max.)
V
R = 5 V
I
R
I
R
0.02
100
0.02
100
µA
µA
Temperaturkoeffizient von
λ
peak
(typ.)
Temperature coefficient of
λ
peak
I
F = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TCλpeak
0.11
0.11
nm/K
Temperaturkoeffizient von
λ
dom
(typ.)
Temperature coefficient of
λ
dom
I
F = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TCλdom
0.06
0.08
nm/K
Temperaturkoeffizient von
V
F
(typ.)
Temperature coefficient of
V
F
I
F = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TC
V
– 1.6
– 1.7
mV/K
Optischer Wirkungsgrad
(typ.)
Optical efficiency
I
F = 20 mA
η
opt
1.5
1.5
lm/W
1)
Wellenlängengruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
Wavelength groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and an accuracy of ±1 nm.
2)
Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt.
Voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and an accuracy of ±0.1 V.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com