Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BL702 Datasheet(PDF) 5 Page - Bouffalo Lab Intelligent Technology Co., Ltd.

Part # BL702
Description  BL702/BL704/BL706 is highly integrated BLE and zigbee combo chipsets for IoT applications.
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOUFFALOALB [Bouffalo Lab Intelligent Technology Co., Ltd.]
Direct Link  https://en.bouffalolab.com/
Logo BOUFFALOALB - Bouffalo Lab Intelligent Technology Co., Ltd.

BL702 Datasheet(HTML) 5 Page - Bouffalo Lab Intelligent Technology Co., Ltd.

  BL702 Datasheet HTML 1Page - Bouffalo Lab Intelligent Technology Co., Ltd. BL702 Datasheet HTML 2Page - Bouffalo Lab Intelligent Technology Co., Ltd. BL702 Datasheet HTML 3Page - Bouffalo Lab Intelligent Technology Co., Ltd. BL702 Datasheet HTML 4Page - Bouffalo Lab Intelligent Technology Co., Ltd. BL702 Datasheet HTML 5Page - Bouffalo Lab Intelligent Technology Co., Ltd. BL702 Datasheet HTML 6Page - Bouffalo Lab Intelligent Technology Co., Ltd. BL702 Datasheet HTML 7Page - Bouffalo Lab Intelligent Technology Co., Ltd. BL702 Datasheet HTML 8Page - Bouffalo Lab Intelligent Technology Co., Ltd. BL702 Datasheet HTML 9Page - Bouffalo Lab Intelligent Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 47 page
background image
BL702/704/706 Datasheet
3 Pin Definition
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
4 RF Characteristsic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
5 Power Consumption
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
6 Electrical Specifications
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
6.1
Absolute Maximum Rating
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
6.2
Operating Condition
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
6.2.1
Power characteristics
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
6.2.2
Temperature sensor characteristics
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
6.2.3
General operating conditions
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
6.2.4
GPADC characteristics
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
7 Product use
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
7.1
Moisture Sensitivity Level(MSL)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
7.2
Electro-Static discharge(ESD)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
7.3
Reflow Profile
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
8 Reference Design
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
9 Package Information(QFN32)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
10 Package Information(QFN40)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
11 Package Information(QFN48)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
12 Top Marking Definition
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
13 Ordering Information
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
14 Revision history
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
BL702/704/706 Datasheet
5/ 47
@2021 Bouffalo Lab



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com