Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CD5954 Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CD5954
Description  Four-channel current feedback excitation drive circuit
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

CD5954 Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CD5954 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CD5954 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CD5954 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CD5954 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CD5954 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CD5954 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers CD5954 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers CD5954 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
华晶双极电路
CD5954CB
3. 电特性
3. 1 极限参数
除非另有规定 T
amb= 25
参 数 名 称
符 号
额 定 值
单 位
VCC
13.5
PVCC1
VCC
电源电压
PVCC2
VCC
V
功耗
PD
1.7
注
W
工作环境温度
Tamb
-35
85
储存温度
Tstg
-55
150
注 实装在 PCB(70mm 70mm, 厚 1.6mm 环氧玻璃板)上,T
amb = 25
以上使用时,温度
每升高 1 ,功耗额定值下降 13.6mW
3. 2 推荐工作条件
推 荐 值
参 数 名 称
符 号
推 荐 条 件
最小
典型
最大
单 位
VCC
4.3
13.2
PVCC1
4.3
VCC
电源电压
PVCC2
4.3
VCC
V
3. 3 电特性
除非另有规定 T
amb= 25
VCC=12V PVCC1=PVCC2=5V BIAS=2.5V RL=8
Rd=0.5
C=100Pf
规 范 值
参 数 名 称
符 号
测 试 条 件
最小
典型
最大
单 位
静态电流
ICCQ
18
27
mA
聚焦 循迹激励驱动器
输出失调电流
IOOF
-6
6
mA
最大输出幅度
VOM
3.6
4.0
V
传输增益
gm
VIN=BIAS 0.2V
1.3
1.5
1.7
A/V
进给马达驱动器
输入运放的同
相输入范围
VICM
-0.3
11.0
V
输入偏置电流
IBOP
30
300
nA
接下表
无锡华润华晶微电子有限公司
第 3 页 共 8 页



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com