Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CD5954 Datasheet(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CD5954
Description  Four-channel current feedback excitation drive circuit
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

CD5954 Datasheet(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CD5954 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CD5954 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CD5954 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CD5954 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CD5954 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CD5954 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers CD5954 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers CD5954 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
华晶双极电路
CD5954CB
6. 线路与应用说明
6. 1 应用线路
1234
567
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Rd
Rd
100pF
聚焦线圈
循迹线圈
M
M
12V
5V或12V
5V或12V
主轴马达
进给马达
DSP
u- COM
CD5954CB
6. 2 应用说明
1. 聚焦和循迹驱动器的电源为 PV
CC2
主轴马达驱动器电源为 PV
CC1
进给马达驱动器电源为
VCC 其余部分电源都为 VCC 使用时 PVCC 须不大于 VCC
2. IC 内部具有热保护电路 当芯片温度升至 175
典型 时 输出被关闭 芯片温度须降至
150
典型 时 驱动器部分的电路才开始恢复工作
3. 待机控制端开路或低电平 0.5V 以下 时 电路进入待机状态 正常工作时 待机控制端应
接高电平 2.0V 以上
电源电压 V
CC
降至 3.5V(典型)时 电路不工作 只有当电源电压
回至 3.7V 典型 以上时 电路才恢复工作
4. 偏置输入端电压降至 0.9V 典型 以下时 电路不工作 正常工作时 偏置输入端应加 1.2V
以上电压
5. 电源端应加旁路电容 0.1 F
电流反馈驱动器传输增益 输出电流/输入电压 由下式决定
gm = 1/ Rd + RWIRE
A/V
式中 R
WIRE 为封装内部的引线阻抗
约 0.15 ( 0.05 ) (典型)
无锡华润华晶微电子有限公司
第 7 页 共 8 页



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com