Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AM442 Datasheet(PDF) 6 Page - Analog Microelectronics

Part # AM442
Description  STROM-WANDLER-IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AME [Analog Microelectronics]
Direct Link  http://www.ame.com.tw/
Logo AME - Analog Microelectronics

AM442 Datasheet(HTML) 6 Page - Analog Microelectronics

  AM442 Datasheet HTML 1Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 2Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 3Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 4Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 5Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 6Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 7Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 8Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 9Page - Analog Microelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
STROM–WANDLER–IC
AM442
analog microelectronics
August 2001
6/9
Übertemperaturabschaltung. Falls das IC sich zu sehr erwärmt, wird der Ausgangsstrom abge-
schaltet.
2. Die einstellbare Referenzspannungsquelle (VSET = N.C. oder VSET = GND) steht für die Span-
nungsversorgung von Sensoren oder anderen externen Bauteilen zur Verfügung. Über einen ex-
ternen Spannungsteiler kann darüber hinaus jeder beliebige Spannungswert zwischen 4,5 und
10V eingestellt werden. Wichtig: Die Kapazität C1 (Keramik) muß auch dann kontaktiert wer-
den, wenn die Spannungsreferenz nicht benutzt wird.
3. Der zusätzliche Operationsverstärker kann als Strom–/Spannungsquelle für externe Bauteile
benutzt werden
Inbetriebnahme des AM442:
Für einen ersten Offset–Abgleich des Ausgangsstroms muß der Eingang kurzgeschlossen werden
(VIN = 0). Hierbei ist besonders darauf zu achten, daß sich die Eingangspins des Instrumentenver-
stärkers auf den in den Elektrischen Spezifikationen vorgeschriebenen Spannungspotientialen befin-
den (Eingangsspannungsbereich). Mit dem Kurzschluß am Eingang ergibt sich ein Ausgangsstrom
IOUT = ISET mit
()
IV
V
R
R
RR
SET
IN
REF
==
⋅
+
0
2
0
4
34
Das Einstellen des Ausgangsstrombereichs hängt ab von der Wahl der externen Widerstände R1 und
R2. Der maximale Ausgangsstrom wird über die allgemeine Transferfunktion des ICs definiert. Für
den Ausgangsstrom IOUT ergibt sich:
SET
IA
IN
OUT
I
R
G
V
I
+
=
0
Der Verstärkungsfaktor
2
1
1
R
R
G
IA
+
=
des Instrumentenverstärkers wird von der Eingangsspan-
nung VIN und dem maximalen Ausgangsstrom IOUTmax bestimmt.
Die minimalen Versorgungsspannung hängt zum einen vom Wert der Referenzspannung ab. Es gilt:
VV
CC
REF
≥+ 1V .
Die Wahl der Versorgungsspannung VS hängt außerdem von dem jeweiligen Lastwiderstand RL der
Anwendung ab. Die folgende Ungleichung bestimmt die minimale Versorgungsspannung:
VI
R
V
S
OUTmax
L
CCmin
≥+
.
Der resultierende Betriebsbereich
ist in Abbildung 5 gezeigt. Bei-
spielrechnungen
und
typische
Werte für die externen Bauteile
finden sich in den Anwendungsbe-
schreibungen ab Seite 8.
V
S [V]
R
L [Ω]
6
35
V
CCmin
= 6V
R
Lmax
= 600
Ω
I
OUTmax = 20mA
18
R
VV
I
L
SCCmin
OUTmax
≤
−
24
12
600
Arbeitsbereich
0
300
0
Abbildung 5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com