Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AM442 Datasheet(PDF) 1 Page - Analog Microelectronics

Part # AM442
Description  STROM-WANDLER-IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AME [Analog Microelectronics]
Direct Link  http://www.ame.com.tw/
Logo AME - Analog Microelectronics

AM442 Datasheet(HTML) 1 Page - Analog Microelectronics

  AM442 Datasheet HTML 1Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 2Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 3Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 4Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 5Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 6Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 7Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 8Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 9Page - Analog Microelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
STROM–WANDLER–IC
AM442
analog microelectronics
August 2001
Analog Microelectronics GmbH
Telefon: +49 (0)6131/91 073 – 0
1/9
An der Fahrt 13, D – 55124 Mainz
Telefax: +49 (0)6131/91 073 – 30
Rev. 2.0
Internet: http://www.analogmicro.de
E–Mail:
info@analogmicro.de
EIGENSCHAFTEN
• Versorgungsspannung: 6...35V
• Großer Arbeitstemperaturbereich:
–40°C...+85°C
• Einstellbare Referenzspannungs-
quelle: 4,5 bis 10V
• Instrumentenverstärker mit großem
Eingangsspannungsbereich
• Zusätzliche Spannungs- und Strom-
quelle
• Einstellbare Verstärkung und Offset
• Zweidraht-Betrieb: 4...20mA
• Dreidraht-Betrieb: 0/4...20mA
• Einstellbarer Ausgangsstrombereich
• Verpolschutz
• Einstellbar: Stromabschaltung bei
Überspannung
• Übertemperaturabschaltung
ANWENDUNGEN
• Sensorsignalverarbeitung
• Programmierbare Stromquelle
• Meßumformer
• Leitungstreiber
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
Der AM442 ist ein monolithisch integrierter
Strom-Wandler, welcher speziell für die Aufbe-
reitung differentieller Brückensignale entwickelt
worden ist. Das IC sowohl für Zwei- als auch
Dreidraht-Anwendungen konzipiert und besteht
aus vier Funktionsblöcken: Als Eingangsstufe
dient ein hochgenauer Instrumentenverstärker
(IA). Eine zwischen 4,5 und 10V einstellbare
Referenzspannungsquelle steht für die Versor-
gung externer Bauteile zur Verfügung, und eine
spannungsgesteuerte Ausgangsstufe liefert das
Stromsignal. Ein zusätzlicher Operationsver-
stärker kann als Strom- oder Spannungsquelle
beschaltet werden. Der AM442 liefert damit
Ausgangsströme in den gängigen Industriestan-
dards (0/4–20mA, 12
± 8mA) und übernimmt
die Versorgung externer Systemkomponenten.
LIEFERFORMEN
• DIL16-Gehäuse
• SOP16(n)-Gehäuse
• Dice auf 5“ Dehnfolie aufgespannt
BLOCKSCHALTBILD
Spannungsreferenz
V
I
SET
OUT
RS+
RS
−
VREF
VSET
GAIN
−
GAIN+
IN+
VCC
GAIN
GND
AM442
IN
−
9
8
10
11
12
13
15
1
2
3
4
7
14
IA
CVREF
V
BG
5
CVSET
6
16
DIS
OP
Abbildung 1


Similar Part No. - AM442

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AM4420M8R VBSEMI-AM4420M8R Datasheet
1,007Kb / 9P
N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
AM4420M8VR VBSEMI-AM4420M8VR Datasheet
1,007Kb / 9P
N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Analog Power
AM4420N ANALOGPOWER-AM4420N Datasheet
342Kb / 5P
N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM4421P ANALOGPOWER-AM4421P Datasheet
423Kb / 5P
P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM4422N ANALOGPOWER-AM4422N Datasheet
341Kb / 5P
N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results

Similar Description - AM442

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NXP Semiconductors
SAA4995WP PHILIPS-SAA4995WP Datasheet
107Kb / 16P
PANorama-IC PAN-IC
1997 Jun 10
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MM1458 MITSUMI-MM1458 Datasheet
127Kb / 6P
RegulatorReset IC Monolithic IC
LAG673 MITSUMI-LAG673 Datasheet
112Kb / 4P
IC for Headphone Stereos Monolithic IC
MM1100 MITSUMI-MM1100 Datasheet
113Kb / 5P
Compander IC Monolithic IC MM1100
PST92XX MITSUMI-PST92XX Datasheet
66Kb / 6P
IC for System Reset Monolithic IC
MM1424 MITSUMI-MM1424 Datasheet
59Kb / 5P
IC for XO Monolithic IC
logo
Sanyo Semicon Device
LC709201F SANYO-LC709201F Datasheet
158Kb / 10P
CMOS IC Battery Monitor IC
logo
Seiko Instruments Inc
S5841 SII-S5841 Datasheet
449Kb / 26P
TEMPERATURE SWITCH IC (THERMOSTAT IC)
S5843A SII-S5843A Datasheet
478Kb / 21P
TEMPERATURE SWITCH IC (THERMOSTAT IC)
S5844A SII-S5844A Datasheet
629Kb / 28P
TEMPERATURE SWITCH IC (THERMOSTAT IC)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com