Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AM442 Datasheet(PDF) 8 Page - Analog Microelectronics

Part # AM442
Description  STROM-WANDLER-IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AME [Analog Microelectronics]
Direct Link  http://www.ame.com.tw/
Logo AME - Analog Microelectronics

AM442 Datasheet(HTML) 8 Page - Analog Microelectronics

  AM442 Datasheet HTML 1Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 2Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 3Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 4Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 5Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 6Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 7Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 8Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 9Page - Analog Microelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
STROM–WANDLER–IC
AM442
analog microelectronics
August 2001
8/9
TYPISCHE DREIDRAHT–ANWENDUNG (0–20mA)
Im Dreidraht–Betrieb muß Pin 2 (VCC) mit Pin 1 (RS+) und die IC–Masse 14 (GND) mit Ground
verbunden werden. In der vorliegenden Anwendung (Abbildung 8) ist der Ausgang so eingestellt,
daß der Ausgangsstrom bei Überspannung am Eingang nicht abgeschaltet wird (DIS = VREF). Die
Verstärkung GIA wird über die externen Widerstände R1 und R2 eingestellt und ergibt sich zu
1
1
2
1
2
1
−
=
⇒
+
=
IA
IA
G
R
R
R
R
G
In einer Anwendung 0–20mA wird der Strom ISET zu Null gesetzt (ISET = GND). Die Transfer-
funktion für den Ausgangsstrom IOUT lautet dann
0
0
R
G
V
I
R
G
V
I
IA
IN
SET
IA
IN
OUT
=
+
=
Die Versorgungsspannung VS muß unter Berücksichtigung des Lastwiderstandes RL gewählt wer-
den:
VI
R
SOUTmax
L
≥+6V
Die Meßbrücke wird von dem zusätzlichen OP mit Strom versorgt. Der Versorgungsstrom IS für die
Sensorbrücke kann über den Widerstand RSET bestimmt werden
I
V
R
S
BG
SET
=
Beispiel: Ausgangsstrombereich 0...20mA
Für die Werte der externen Bauteile ergeben sich mit V
IN = 0
250
K
mV , V
REF = 5V ,
2
=
IA
G
:
R0 = 25Ω
R1 = 22kΩ
R2 = 22kΩ
R5 = 40Ω
RL = 0...600Ω
C1 = 2,2µF
Spannungsreferenz
V
I
AM442
10
11
12
13
15
1
2
3
4
7
14
IA
V
BG
5
16
OP
C
1
R
SET
R
REF
6
9
8
V
IN
R
2
R
1
Ground
D
1
T
1
R
0
V
S
I
OUT
R
5
R
L
Abbildung 8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com