Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

Z80002S-30 Datasheet(PDF) 4 Page - AG Electronica

Part # Z80002S-30
Description  BATERIA LIPO 8000 MAH 2S 30C.
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

Z80002S-30 Datasheet(HTML) 4 Page - AG Electronica

  Z80002S-30 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 6Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Proceso de Carga
1. Nunca cargue las baterías desatendidas.
2. Cargue en un área aislada, lejos de cualquier material inflamable.
3. Permita que las baterías se enfríen a temperatura ambiente antes de cargar.
4. No cargue los paquetes de baterías en serie. Cargue cada paquete de forma
individual.No hacerlo provocará un incorrecto reconocimiento de la batería y
de las funciones de carga e incurrir en una sobrecarga causando fuego.
5. Cuando seleccione el número de celdas de un paquete o tensión (voltaje)
para la carga, seleccione el número de celdas y la tensión (voltaje) que
aparece en la etiqueta de la batería. Como una medida de seguridad, por favor
confirme que la información impresa en la batería es correcta.
a. Ejemplo: La etiqueta en un paquete de 2 celdas en serie deberá
contener el mensaje – “Charge as 2-Cell (7.4V), or may cause FIRE” –
Debe seleccionar 2 celdas para la carga.
b. Ejemplo: La etiqueta en un paquete de 3 celdas en serie deberá
contener el mensaje – “Charge as 3-Cell (11.1V), or may cause FIRE”
– Debe seleccionar 3 celdas para la carga.
6. Seleccionar un número de celdas distinto del impreso en la batería
(compruebe siempre que es correcto), puede causar fuego.
7. Debe comprobar la tensión (voltaje) del paquete de baterías antes de cargar.
No intente cargar ningún paquete si la tensión (voltaje) por celda es inferior a
3.3V.
8. Cargar con una intensidad que no supere 1C (una vez la capacidad de la
batería). Una intensidad superior puede causar el incendio de la batería. Siga
la siguiente tabla:
Capacidad
Batería
Carga
730 mA
<730 mA
860 mA
<860 mA
1320 mA <1320 mA
1900 mA <1900 mA
2100 mA <2100 mA
7800 mA <7800 mA
8000 mA <8000 mA
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com