Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

Z80002S-30 Datasheet(PDF) 5 Page - AG Electronica

Part # Z80002S-30
Description  BATERIA LIPO 8000 MAH 2S 30C.
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

Z80002S-30 Datasheet(HTML) 5 Page - AG Electronica

  Z80002S-30 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 6Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Almacenamiento y Transporte
1. Almacene la batería a temperatura ambiente entre 0 y 30 grados.
2. No exponer la batería al sol por periodos prolongados de tiempo.
3. Cuando se transporta o se almacena temporalmente en un vehículo, la
temperatura puede superar los 20 grados, pero no más de 70 grados
4. Mantener la batería a temperaturas superiores a los 80 grados por periodos
prolongados de tiempo (más de dos horas) puede causar daños a la batería y
posiblemente incendiarlas.
Mantenimiento de la Batería
1. Cargar la batería con un cargador de buena calidad. Un cargador de baja
calidad puede ser peligroso.
2. Seleccionar la tensión (voltaje) y la intensidad cuidadosamente.
3. Compruebe la tensión (voltaje) por celda tras la primera carga, conforme a la
siguiente tabla:
1 celda
4.2V (4.15 a 4.22)
2 celdas
8.4V (8.32 a 8.44)
3 celdas 12.6V (12.48 a 12.66)
4 celdas 16.8V (16.64 a 16.88)
5 celdas 18.5V (18.30 a 18.60)
4. No descargue la batería por debajo de 3V por celda. Una descarga profunda,
por debajo de 3V puede deteriorar el rendimiento de la batería.
5. Evite perforar una celda. Celdas perforadas pueden causar fuego.
Temperatura de Trabajo
Carga: 0 a 45 grados Celsius.
Descarga: 0 a 60 grados Celsius.
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com