Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

Z80002S-30 Datasheet(PDF) 6 Page - AG Electronica

Part # Z80002S-30
Description  BATERIA LIPO 8000 MAH 2S 30C.
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

Z80002S-30 Datasheet(HTML) 6 Page - AG Electronica

  Z80002S-30 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica Z80002S-30 Datasheet HTML 6Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
1. Permita que la batería se enfríe hasta la temperatura ambiente antes de
recargarla.
2. Durante la descarga y manejo de la batería, esta no debe superar los 70
grados Celsius.
Vida de la Batería
Baterías que pierdan el 20% de su capacidad deben ser retiradas y desechadas
adecuadamente. Descargue la batería, aislé los cables de conexión y envuelva la
batería en una bolsa para desecharla en un punto limpio.
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
ACOTACIÓN:
N/A
TOLERANCIA:
N/A
AG Electrónica S.A. de C.V.
República del Salvador N° 20 Segundo Piso
Teléfono: 5130 - 7210
http://www.agelectronica.com/
Batería LIPO 8000 MAH 2S 30C
No. Parte:Z80002S-30
Fecha:
24/09/2018
REALIZO: JAFN
REV:
ESCALA:
N/A
TOLERANCIA:
N/A



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com