Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MLE20 Datasheet(PDF) 2 Page - Sanken electric

Part # MLE20
Description  The present specifications shall apply to silicon N-channel power MOS FET MLE20.
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANKEN [Sanken electric]
Direct Link  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

MLE20 Datasheet(HTML) 2 Page - Sanken electric

  MLE20 Datasheet HTML 1Page - Sanken electric MLE20 Datasheet HTML 2Page - Sanken electric MLE20 Datasheet HTML 3Page - Sanken electric MLE20 Datasheet HTML 4Page - Sanken electric MLE20 Datasheet HTML 5Page - Sanken electric MLE20 Datasheet HTML 6Page - Sanken electric MLE20 Datasheet HTML 7Page - Sanken electric MLE20 Datasheet HTML 8Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
MLE20
050621
SSE-23453
2/8
61426-01
SANKEN ELECTRIC CO., LTD.
3 電気的特性
Electrical characteristics
規 格 Limits
項
目
Characteristic
記 号
Symbol
条
件
Test Conditions
MIN
TYP
MAX
単位
Unit
ト ゙ レ イ ン ・ ソ ー ス 降 伏 電 圧
Drain to Source breakdown Voltage
V(BR)DSS
ID=100μA,VGS=0V
150
V
ケ ゙ ー ト ・ ソ ー ス 漏 れ 電 流
Gate to Source Leakage Current
IGSS
VGS=±20V
±100
nA
ト ゙ レ イ ン ・ ソ ー ス 漏 れ 電 流
Drain to Source Leakage Current
IDSS
VDS=150V, VGS=0V
100
μA
ゲ ー ト し き い 値 電 圧
Gate Threshold Voltage
VTH
※
VDS=10V, ID=250μA
3.0
4.0
V
直 流 伝 達 コ ン ダ ク タ ン ス
Forward Transconductance
Re(
yfs)
VDS=10V, ID=10A
7.0
11
S
直
流
オ
ン
抵
抗
Static Drain to Source On-Resistance
RDS(ON)
ID=10A, VGS=10V
0.12
0.20
Ω
入
力
容
量
Input Capacitance
Ciss
1800
出
力
容
量
Output Capacitance
Coss
330
帰
還
容
量
Reverse Transfer Capacitance
Crss
VDS=25V
VGS=0V
f=1MHz
80
pF
オ
ン
時
遅
れ
時
間
Turn-On Delay Time
td(on)
75
立
上
り
時
間
Rise Time
tr
180
オ
フ
時
遅
れ
時
間
Turn-Off Delay Time
td(off)
300
下
降
時
間
Fall Time
tf
ID=10A, VDD≒50V
RL=5Ω, VGS=10V
図 1 参照 See Fig.1
90
ns
ソ ー ス ・ ド レ イ ン 間 D i 順 電 圧
Source-Drain Diode Forward Voltage
VSD
ISD=20A,VGS=0V
1.5
V
※ VTH Rank
A
: 3.0∼3.2 V
B
: 3.2∼3.4 V
C
: 3.4∼3.6 V
D
: 3.6∼3.8 V
E
: 3.8∼4.0 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com