Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HGDFPT021B Datasheet(PDF) 13 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Part # HGDFPT021B
Description  Magnetic Sensor
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALPS [ALPS ELECTRIC CO.,LTD.]
Direct Link  http://www.alps.com
Logo ALPS - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

HGDFPT021B Datasheet(HTML) 13 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Back Button HGDFPT021B Datasheet HTML 9Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HGDFPT021B Datasheet HTML 10Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HGDFPT021B Datasheet HTML 11Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HGDFPT021B Datasheet HTML 12Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HGDFPT021B Datasheet HTML 13Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HGDFPT021B Datasheet HTML 14Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HGDFPT021B Datasheet HTML 15Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HGDFPT021B Datasheet HTML 16Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HGDFPT021B Datasheet HTML 17Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 18 page
background image
(4). テーピング-2 : 手直し   Taping-2 : Mending
① 収納を修正したい部分のトップカバーテープを製品外形程度の大きさで下図の方向でコの字形にカットする。
Cut the cover-tape around PKG that is required to mend. Cutting shape shall be "コ"
② カットした部分のトップカバーテープをめくり、製品を交換する。 Turn over the tape and replace PKG.
③ めくったトップカバーテープを元に戻し、以下のようにメンディングテープを重ねる。
Return a piece of cover-tape, then cover the replaced portion by mending tape.
・メンディングテープの長さは、修正部の両隣各5chipを覆う。
・Length of mending tape shall cover 5pcs of both sides including replaced component.
・メンディングテープは、カット部を十分覆い、かつトップカバーテープからはみださないよう重ね貼りする。
・Cover the enough cutting area by mending tape.
エンボステープ
巻き取り方向
Direction of winding up
Emboss Tape
コの字形にカット Cut shape "コ"
トップカバーテープ 5Chip
メンディングテープ
5Chip
熱圧着部
Top cover tape
Mendingtape
Heat press bonding area
(5). 剥離強度
Peel strength
・エンボステープとトップカバーテープの剥離強度は、300mm/min において、0.1N(10g)~0.7N(70g)とする。
Peel strength spec is 0.1N(10g)~0.7N(70g), at 300mm/min.
トップカバーテープ
剥離方向
Peeling direction of
Topcover
←エンボステープは固定
tape
The emboss tape is fixed.
(6). トップカバーテープのズレ
Topcover tape offset
エンボステープ
Emboss Tape
トップカバーテープ
Topcover tape
・トップカバーテープの送り穴へのかかり : A = MAX 0.5mm
Discrepancy to sending hole
・トップカバーテープのはみ出し
: B = MAX 0.5mm
Bulge of top cover tape
Magnetic Sensor
13 / 18
HGDFPT021B_ Datasheet
Rev.00
May/20/2019



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com