Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HGDFPT021B Datasheet(PDF) 15 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Part # HGDFPT021B
Description  Magnetic Sensor
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALPS [ALPS ELECTRIC CO.,LTD.]
Direct Link  http://www.alps.com
Logo ALPS - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

HGDFPT021B Datasheet(HTML) 15 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Back Button HGDFPT021B Datasheet HTML 10Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HGDFPT021B Datasheet HTML 11Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HGDFPT021B Datasheet HTML 12Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HGDFPT021B Datasheet HTML 13Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HGDFPT021B Datasheet HTML 14Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HGDFPT021B Datasheet HTML 15Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HGDFPT021B Datasheet HTML 16Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HGDFPT021B Datasheet HTML 17Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HGDFPT021B Datasheet HTML 18Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 18 page
background image
(10). バーコードラベル仕様
Bar code label specification
 (10)-1. バーコード仕様 Bar code specification
 (10)-2. ラベル表示内容   Content of label indication
(11). 包装材 一覧   Components for packing
<共通> Common
<国内> Japan
<海外> Overseas
Thickness of minute bar
0.2mm or less
細バー : 太バー Ratio
1 : 2.2
部材 
  Component
素材
Material
箱 Carton
コートボール紙  Cardboard
部材 
  Component
素材
Material
リール Reel
導電リール(黒色)PS品  Conductive reel(Black)
バーコードラベル Barcode Label
EIAJ-C-3  C-3 Label
エンドテープ End Tape
合成紙  Paper
Magnetic Sensor
15 / 18
HGDFPT021B_ Datasheet
Rev.00
May/20/2019
内容 Content
仕様 Spec
コードの種類 Kind of code コード39 Code39
細バーの太さ
0.2mm以下
Bag
ポリエチレンフィルム(帯電防止処理)
Polyethylene (Antistatic treatment)
箱 Carton
ダンボール(ダブルフルート)  Corrugated cardboard
緩衝材 Cushion
プチプチ4mm厚
t=4mm
部材 
  Component
素材
Material
エンボステープ Emboss tape
PS品(導電品)  Polystyren (Conductive)
トップカバーテープ TopCover Tape
PS基材熱接着性フィルム(帯電防止品)
Hot gluing film (Electrification prevention)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com