Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CD3313 Datasheet(PDF) 3 Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD

Part # CD3313
Description  Digitally controlled four-channel audio processor with tone and volume processing
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EONMIC [EONMIC TECHNOLOGY LTD]
Direct Link  
Logo EONMIC - EONMIC TECHNOLOGY LTD

CD3313 Datasheet(HTML) 3 Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD

  CD3313 Datasheet HTML 1Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD CD3313 Datasheet HTML 2Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD CD3313 Datasheet HTML 3Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD CD3313 Datasheet HTML 4Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD CD3313 Datasheet HTML 5Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD CD3313 Datasheet HTML 6Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD CD3313 Datasheet HTML 7Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD CD3313 Datasheet HTML 8Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD CD3313 Datasheet HTML 9Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
EONMIC™
CD3313
CD3313-Ver2.0 2009-8-10 EONMIC TECHNOLOGY LTD. TEL:0755-86211920
3/11
简明参数
参
数
符号
最小
典型
最大
单位
电源电压
Vs
6
9
10
V
最大输入信号
Vcl
2
Vrms
总谐波失真
THD
0.01
0.1
%
信噪比
S/N
106
dB
通道分离度,
f=1kHz
Sc
103
dB
音量控制:
1.25dB/级
-78.75
0
dB
低音和高音控制:
2 dB/级
-14
+14
dB
响度和平衡控制:
1.25dB/级
-38.75
0
dB
输入增益:
3.75 dB/级
0
11.25
dB
静音衰减
100
dB
电气参数(请参考测试线路,若无特别说明,Tamb=25℃,Vs=9.0V,R
L
=10kΩ,
RG=600Ω,所有控制均为平坦状态,f=1kHz,G=0)
参 数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
电源部分
工作电源电压
Vs
6
9
10
V
工作电源电流
Is
20.0
35.0
mA
电源纹波抑制比
SVR
60
80
dB
输入选择部分
输入阻抗
RII
输入端
1,2,3
35
50
70
kΩ
最大输入电压
VCL
2
2.5
Vrms
输入信号分离度
SIN
80
100
dB
输出负载
RL
7,17 脚
4
kΩ
最小输入增益
GIN(MIN)
-1
0
1
dB
最大输入增益
GIN(MAX)
11.25
dB
步阶分辨率
GSTEP
3.75
dB
输入噪声
eIN
G=11.25 dB
2
uV
两相邻增益级
4
20
mV
直流电平漂移
VDC
G=18.75 至静音
4
mV
低音控制部分
控制范围
GB
B
最大提升
/衰减
±
12
±
14
±
16
dB
步阶分辨率
B
B
STEP
1
2
3
dB
内部反馈电阻
RB
B
34
44
58
kΩ
高音控制部分
控制范围
Gt
最大提升
/衰减
±
13
±
14
±
15
dB
步阶分辨率
TSTEP
1
2
3
dB
音频输出部分
最大输出电压
VOCL
THD=0.3%
2
2.5
Vrms
输出负载
RL
4
kΩ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com