Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LAG67F Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LAG67F
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAG67F Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LAG67F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAG67F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAG67F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAG67F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAG67F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAG67F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAG67F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAG67F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAG67F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
LA G67F
2006-10-30
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
5)Seite 15
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
5)
page 15
Gruppe
Group
Wellenlänge
Wavelength
Einheit
Unit
min.
max.
2
612
616
nm
3
616
620
nm
4
620
624
nm
Durchlassspannungsgruppen
6) Seite 15
Forward Voltage Groups
6)
page 15
Gruppe
Group
Durchlassspannung
Forward Voltage
Einheit
Unit
min.
max.
3B
2.05
2.20
V
4A
2.20
2.35
V
4B
2.35
2.50
V
5A
2.50
2.65
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous Intensity
1)
page 15
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous Flux
2)
page 15
Φ
V (mlm)
CA
CB
DA
2800 … 3550
3550 … 4500
4500 … 5600
9500 (typ.)
12000 (typ.)
15000 (typ.)
Anm.: Die
Standardlieferform
von
Serientypen
beinhaltet
eine
Familiengruppe.
Diese
besteht
aus
3 Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes a family group of 3 individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: CB-3-4A
Example: CB-3-4A
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
Durchlassspannung
Forward Voltage
CB
3
4A
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com