Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LAG67F Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LAG67F
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAG67F Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LAG67F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAG67F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAG67F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAG67F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAG67F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAG67F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAG67F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAG67F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAG67F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LA G67F
Advanced Power TOPLED
®
Enhanced thin film LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LA_G67F abgekündigt nach OS-PD-2006-009 -
wird durch LA_G6SP ersetzt werden.
LA_G67F obsolete acc. to OS-PD-2006-009 -
will be replaced by LA_G6SP.
2006-10-30
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-6 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: sehr kleiner
thermischer Widerstand, dadurch sehr hohe
Lichtleistung möglich
• Wellenlänge: 617 nm (amber)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 35 lm/W
• energetischer Wirkungsgrad:
15% Strahlungsenergie
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Durchflussspannung, Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12 mm Gurt mit 1000/Rolle,
ø180 mm oder 4000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach -
JESD22-A114-B
Anwendungen
• Ampelanwendung
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung)
• Innen- und Außenbeleuchtung im Auto-
mobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung
und Bremslichter)
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
• Signal- und Symbolleuchten
Features
• package: white P-LCC-6 package, colorless
clear resin
• feature of the device: very low thermal
resistance; high optical power
• wavelength: 617 nm (amber)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaAlP
• optical efficiency: 35 lm/W
• energy efficiency: 15% radiation energy
• grouping parameter: luminous intensity,
forward voltage, wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 1000/reel, ø180 mm
or 4000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Applications
• traffic lights
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising)
• interior and exterior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting and brake lights)
• substitution of micro incandescent lamps
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LAG67F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mitsumi Electronics, Co...
LAG673 MITSUMI-LAG673 Datasheet
112Kb / 4P
IC for Headphone Stereos Monolithic IC
More results

Similar Description - LAG67F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LGA676 OSRAM-LGA676 Datasheet
406Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGP47K OSRAM-LGP47K Datasheet
452Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LHQ974 OSRAM-LHQ974 Datasheet
344Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSA67B OSRAM-LSA67B Datasheet
369Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWA67C OSRAM-LWA67C Datasheet
446Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWP473 OSRAM-LWP473 Datasheet
501Kb / 17P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LYA675 OSRAM-LYA675 Datasheet
385Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSQ971 OSRAM-LSQ971 Datasheet
463Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LETH3A OSRAM-LETH3A Datasheet
460Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com