Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SPLLG98-P Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLLG98-P
Description  Conductively cooled SIRILAS짰 Laser Diode Array 15 W cw at 975nm
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLLG98-P Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SPLLG98-P Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLLG98-P Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLLG98-P Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLLG98-P Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPLLG98-P Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPLLG98-P Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
SPL LG98-P
Passiv gekühlter SIRILAS® Diodenlaser 15 W cw bei 975nm
Conductively cooled SIRILAS® Laser Diode Array 15 W cw at 975nm
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufiges Datenblatt / Preliminary data sheet
2007-04-19
1
Besondere Merkmale
• Kostengünstige Strahlquelle für Dauerstrich-
und Pulsbetrieb
• Zuverlässiges InGaAs/GaAs kompressiv
verspanntes Halbleiter-Material
• Montage des Laserchips auf
ausdehnungsangepasste Wärmesenke
• Kompaktes, den Laser schützendes Gehäuse
• Strahlabmessungen am optischen Austritt
(Fenster) 7,0 mm x 0,3 mm
• Verringerte vertikale Strahldivergenz durch
Verwendung einer internen Linse
Anwendungen
• Pumpen von Festkörperlasern
• Direkte Materialbearbeitung
• Medizinische Anwendungen
• Erwärmen, Beleuchten
• Druckanwendungen
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien
der
IEC-Norm
60825-1
behandelt
werden
Features
• Efficient radiation source for cw and pulsed
operation
• Reliable InGa(Al)As strained quantum-well
material
• Mounting of laser bar on expansion matched
submount
• Compact package protecting the laser bar
• Beam dimensions at optical port (window) 7,0
mm x 0,3 mm
• Reduced fast axis divergence by use of internal
lens
Applications
• Pumping solid state lasers (rod, fiber and disk
lasers)
• Direct material processing
• Medical
• Heating, Illumination
•Printing
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 “Safety of laser products”.


Similar Part No. - SPLLG98-P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SPLLG91-P OSRAM-SPLLG91-P Datasheet
181Kb / 6P
Conductively cooled SIRILAS짰 Laser Diode Array 15 W cw at 915nm
SPLLG94-P OSRAM-SPLLG94-P Datasheet
161Kb / 6P
Conductively cooled SIRILAS짰 Laser Diode Array 15 W cw at 940nm
More results

Similar Description - SPLLG98-P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SPLLG91-P OSRAM-SPLLG91-P Datasheet
181Kb / 6P
Conductively cooled SIRILAS짰 Laser Diode Array 15 W cw at 915nm
SPLLG94-P OSRAM-SPLLG94-P Datasheet
161Kb / 6P
Conductively cooled SIRILAS짰 Laser Diode Array 15 W cw at 940nm
SPLLG81 OSRAM-SPLLG81 Datasheet
266Kb / 8P
SIRILAS짰 Laserdiodenarray 30 W cw bei 808nm SIRILAS짰 Laser Diode Array 30 W cw at 808nm Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SPLLG81-P OSRAM-SPLLG81-P Datasheet
240Kb / 6P
Passiv gekuhlter SIRILAS Diodenlaser 15 W cw bei 808nm Conductively cooled SIRILAS짰 Laser Diode Array 15 W cw at 808nm
SPLE10N81G2 OSRAM-SPLE10N81G2 Datasheet
229Kb / 7P
Actively Cooled Diode Laser Bar, 600 W cw at 808 nm
SPLE10N94G2 OSRAM-SPLE10N94G2 Datasheet
229Kb / 7P
Actively Cooled Diode Laser Bar, 600 W cw at 940 nm
SPLMN98X2 OSRAM-SPLMN98X2 Datasheet
205Kb / 7P
Passively Cooled Diode Laser Bar, 40 W cw at 808 nm
SPLMY81G2 OSRAM-SPLMY81G2 Datasheet
206Kb / 7P
Passively Cooled Diode Laser Bar, 45 W cw at 808 nm
SPLMY81X2 OSRAM-SPLMY81X2 Datasheet
205Kb / 7P
Passively Cooled Diode Laser Bar, 35 W cw at 808 nm
SPLMN81G2 OSRAM-SPLMN81G2 Datasheet
205Kb / 7P
Passively Cooled Diode Laser Bar, 50 W cw at 808 nm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com