Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LAW5SN Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LAW5SN
Description  Platinum DRAGON Enhanced thin film LED
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAW5SN Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LAW5SN Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAW5SN Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAW5SN Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAW5SN Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAW5SN Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAW5SN Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAW5SN Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAW5SN Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAW5SN Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 17 page
background image
LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN
Platinum DRAGON
®
Enhanced thin film LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2007-08-16
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: weißes SMD-Gehäuse, farbloser
klarer Silikon - Verguss
•
Typischer Lichtfluss: 75 lm (rot),
89 lm (amber), 61 lm (gelb) bei 1000 mA
• Besonderheit des Bauteils: Punktlichtquelle mit
hoher Lichtausbeute bei geri
ngem Platzbedarf
• Wellenlänge: 625 nm (rot), 617 nm (amber),
590 nm (gelb)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: Dünnfilm InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 60 lm/W (rot),
74 lm/W (amber), 44 lm/W (gelb) bei 100 mA
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 800/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
•
Verkehrssignale
•
Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
•
Innen- und Außenbeleuchtung im Automobilbe-
reich, z. B. Instrumentenbeleuchtung, Heckleuchte
•
Ersatz von Kleinst-Glühlampen
•
Tragbare Beleuchtung z. B. am Fahrrad
•
Dekorative Lichtleiter-Anwendungen
•
Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
•
Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege,
u.ä.)
•
Fassadenbeleuchtung im Innen- und Außenbereich
•
Hinterleuchtung für LC-Displays
Features
•
package: white SMD package, colorless clear
silicone resin
•
typical Luminous Flux: 75 lm (red),
89 lm (amber), 61 lm (yellow) at 1000 mA
•
feature of the device: point lightsource with high
luminous efficiency and low space
•
wavelength: 625 nm (red), 617 nm (amber),
590 nm (yellow)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: Thinfilm InGaAlP
• optical efficiency: 60 lm/W (red),
74 lm/W (amber), 44 lm/W (yellow) at 100 mA
• grouping parameter: luminous flux,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 24-mm tape with 800/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
•
traffic signaling
•
backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
•
Interior and exterior automotive lighting
e.g. dashboard backlighting, rear combination lamp
(RCL)
•
substitution of micro incandescent lamps
•
portable light souce (e. g. bicycle)
•
decorative and entertainment lighting (incl. fiber
optic illumination)
•
signal and symbol luminaire for orientation
•
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
•
indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting
• LCD backlighting


Similar Part No. - LAW5SN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LAW5SM OSRAM-LAW5SM Datasheet
615Kb / 21P
LCD Backlighting
LAW5SM OSRAM-LAW5SM Datasheet
1Mb / 22P
Golden DRAGON
LAW5SM-JYKY-24-1 OSRAM-LAW5SM-JYKY-24-1 Datasheet
615Kb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin
LAW5SM-JYKY-24-1 OSRAM-LAW5SM-JYKY-24-1 Datasheet
1Mb / 22P
Golden DRAGON
LAW5SM OSRAM-LAW5SM_18 Datasheet
1Mb / 22P
Golden DRAGON
More results

Similar Description - LAW5SN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
RCD COMPONENTS INC.
PTF2L-1000-ABW RCD-PTF2L-1000-ABW Datasheet
52Kb / 1P
THIN-FILM PLATINUM TEMPERATURE SENSOR
logo
KOA Speer Electronics, ...
SDT73H2BTTE100F385 KOA-SDT73H2BTTE100F385 Datasheet
236Kb / 2P
platinum thin film thermal chip sensors
SDT101AXCT26A100DF KOA-SDT101AXCT26A100DF Datasheet
243Kb / 2P
platinum thin film thermal sensors
SDT3102BLTC100B3850 KOA-SDT3102BLTC100B3850 Datasheet
361Kb / 3P
small type platinum thin film thermal sensors
logo
OSRAM GmbH
Q65110A6011 OSRAM-Q65110A6011 Datasheet
290Kb / 17P
Platinum DRAGON짰 Enhanced thin film LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LAE65F OSRAM-LAE65F Datasheet
189Kb / 13P
Power TOPLED With Lens Enhanced Thin Film LED
Q65110A4110 OSRAM-Q65110A4110 Datasheet
344Kb / 19P
Power TOPLED With Lens Enhanced Thin Film LED
logo
TT Electronics.
PTS TTELEC-PTS Datasheet
273Kb / 2P
High stability thin film Platinum sensor
logo
TE Connectivity Ltd
PTF TEC-PTF Datasheet
350Kb / 8P
Platinum Thin Film (PTF) Temperature Elements
logo
Honeywell Solid State E...
HEL-700 HONEYWELL-HEL-700_V01 Datasheet
823Kb / 7P
Thin Film Platinum RTDs
June 2014
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com