Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LAW5SN Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LAW5SN
Description  Platinum DRAGON Enhanced thin film LED
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAW5SN Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LAW5SN Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAW5SN Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAW5SN Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAW5SN Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAW5SN Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAW5SN Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAW5SN Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAW5SN Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAW5SN Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
2007-08-16
2
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LA W5SN-JZKZ-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen JZ, KX,
KY oder KZ enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA W5SN-JZKZ24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LA W5SN-JZKZ-24 means that only one group JZ, KX, KY or KZ will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LA W5SN-JZKZ-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will
be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
Bestellinformation
Ordering Indormation
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 17
Luminous
Flux
1) page 17
IF = 700 mA
Φ
V (mlm)
Lichtstärke
2) Seite 17
Luminous
Intensity
2) page 17
IF = 700 mA
IV (mcd)
Bestellnummer
Ordering Code
LA W5SN-JZKZ-24
amber
61.000 ... 112.000
28.800 (typ.)
Q65110A6010
LR W5SN-JYKY-1
red
52.000 ... 97.000
24.800 (typ.)
Q65110A6011
LY W5SN-JXKX-35
LY W5SN-JYKY-46
yellow
45.000 ... 82.000
52.000 ... 97.000
21.200 (typ.)
24.800 (typ.)
Q65110A5711
Q65110A5712
Vergleichstabelle
Correlation Table
Typ
Type
Lichtstrom
1) Seite 17
Luminous Flux
1) page 17
IF = 700 mA
Φ
V (mlm)
Typischer Lichtstrom
2) Seite 17
Typical Luminous Flux
2) page 17
IF = 1000 mA
Φ
V (mlm)
LA W5SN-JZKZ-24
61.000 ... 112.000
111.600
LR W5SN-JYKY-1
52.000 ... 97.000
96.100
LY W5SN-JXKX-35
LY W5SN-JYKY-46
45.000 ... 82.000
52.000 ... 97.000
81.900
96.100



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com