Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT6017 Datasheet(PDF) 80 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Part # HT6017
Description  HT6X1X User Manual
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HITREND [Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.hitrendtech.com/
Logo HITREND - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HT6017 Datasheet(HTML) 80 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Back Button HT6017 Datasheet HTML 76Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 77Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 78Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 79Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 80Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 81Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 82Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 83Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 84Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 80 / 161 page
background image
HT6X1X 用户手册
版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有
http://www.hitrendtech.com
Page80 of 161
Rev1.9
10
UART/7816 通讯模块
10.1 功能说明
UART 串行通信模块实现与外部设备的异步串行通信。
特点:
共六路UART
UART3,UART4分别与两路7816接口复用,通过MODESEL寄存器选择
波特率可软件设置
全双工通信口,可配置为红外调制输出,红外调制极性可选
发送支持1个停止位或2个停止位
数据位宽支持7或8位
硬件自动完成奇偶校验,数据接收完成的同时判断并提示奇偶校验错误,给出标志。
接收/发送中断使能分别独立
串口提供灵活的全双工异步通信的接收器/发送器,通过寄存器 UARTCON 配置串口工作在不同的工作模
式,列举如下:
方式 1:通过 TXD 发送或通过 RXD 接收 7 个数据位,无奇偶校验,波特率可变。
方式 2:通过 TXD 发送或通过 RXD 接收 7 个数据位,和 1 个奇偶校验位,波特率可变。
方式 3:通过 TXD 发送或通过 RXD 接收 8 个数据位,无奇偶校验,波特率可变。
方式 4:通过 TXD 发送或通过 RXD 接收 8 个数据位,和 1 个奇偶校验位,波特率可变。
六路UART的输出TX0~TX5都可以调制成38K红外信号。调制信号的占空比可调,最大波特率不超过
2400bps。
六路 UART 的输入 RX0~RX5 也都可以配置作为外部中断的输入,
可以很方便的实现在 SLEEP 和 HOLD
模式下的外部通信唤醒功能。
芯片最多提供两路ISO7816接口,支持2个外部7816设备。
7816接口主要特点如下:
两路7816接口与UART3,UART4分别复用,通过MODESEL寄存器选择
波特率设置与UART波特率设置相同,常用波特率覆盖,最高波特率115200
响应位长度支持1、1.5或2bit,发送奇偶校验支持奇、偶和固定校验
支持收发数据状态查询,硬件给出接收/发送数据正确性,给出标志
接收/发送中断使能分别独立,支持错误重收发功能和重收发次数设置



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com