Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT6017 Datasheet(PDF) 10 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Part # HT6017
Description  HT6X1X User Manual
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HITREND [Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.hitrendtech.com/
Logo HITREND - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HT6017 Datasheet(HTML) 10 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Back Button HT6017 Datasheet HTML 6Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 7Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 8Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 9Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 10Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 11Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 12Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 13Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 14Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 161 page
background image
HT6X1X 用户手册
版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有
http://www.hitrendtech.com
Page10 of 161
Rev1.9
1 HT6015/6017/6019/6215 概述
1.1 简介
HT6X1X 系列是多功能、高性能、低功耗单相智能电表专用 128K 的 MCU 芯片,内部集成了
Cortex-M0 处理器、时钟管理、电源管理、硬件自动温度补偿 RTC、PLL、高频 RC、低频 RC、LCD
驱动等单元,
以及 NVIC 和 DEBUG 调试功能。其中,支持每秒补偿机制的 RTC 单元,芯片以 32.768KHz
晶振时钟源作为 RTC 时钟源,通过芯片内部集成的时钟自动数字补偿单元,协助用户在无需其软件参
与的情况下,实现 RTC 的自动补偿。
工作电压范围:2.2V~5.5V
工作温度范围:-40℃~85℃
采用 ARM Cortex-M0 CPU Core、128K Flash+8K SRAM
高速度:CPU 最高工作频率达到 22M,程序执行 0 等待
低功耗:Hold 模式下最低功耗 3.3uA
Sleep 模式下最低功耗 2.7uA
RTC:支持每秒补偿机制
RTC 补偿:RTC 内置曲线数字补偿,全温度范围 RTC 补偿无需用户软件参与
LCD:支持 4COM,6COM,8COM 的 LCD 显示,SEG 接口最多支持 37 段(80 PIN)
供电方式: 独立的 RTC 供电引脚,在芯片内除 RTC 模块之外的所有模块不供电的情况下,
RTC 模块仍然可以保持独立工作
高精度温度传感器:-40 度 ~ +85 度 温度范围内,温度传感器一致性优于正负 0.5 度
2 路硬件 7816 功能
正常模式下,WDT 模块不可关闭,保证系统可靠运行。在 sleep/hold 模式下,可软件关闭
WDT 模块
采用绿色封装: LQFP80:HT6215、HT6015;LQFP64:HT6017;LQFP48:HT6019
1.2 框图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com