Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT6215 Datasheet(PDF) 46 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Part # HT6215
Description  HT6X1X User Manual
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HITREND [Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.hitrendtech.com/
Logo HITREND - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HT6215 Datasheet(HTML) 46 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Back Button HT6215 Datasheet HTML 42Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6215 Datasheet HTML 43Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6215 Datasheet HTML 44Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6215 Datasheet HTML 45Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6215 Datasheet HTML 46Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6215 Datasheet HTML 47Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6215 Datasheet HTML 48Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6215 Datasheet HTML 49Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6215 Datasheet HTML 50Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 161 page
background image
HT6X1X 用户手册
版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有
http://www.hitrendtech.com
Page46 of 161
Rev1.9
4.4 特殊功能寄存器列表
PMU 模块寄存器基地址:0x4000F400
偏移地址
名称
读写方式
复位值
功能描述
0x00
PMUCON
R/W
0x0017
PMU配置寄存器(写保护)
0x04
VDETCFG
R/W
0x0069
电源检测阈值配置寄存器
0x08
VDETPCFG
R/W
0x0022
电源检测时间周期配置存器
0x0C
PMUIE
R/W
0x0000
PMU中断使能寄存器
0x10
PMUIF
R/W
0x0000
PMU中断标志寄存器
0x14
PMUSTA
R
0x0000
PMU状态指示寄存器
4.5 特殊功能寄存器说明
PMUCON(写保护)
(PMU 配置寄存器)
基地址:
0x4000F400
偏移地址: 00H
Bit15
14
13
12
11
10
9
Bit8
Read:
X
X
X
X
X
X
X
X
Write:
Reset:
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit7
6
5
4
3
2
1
Bit0
Read:
X
X
RESERVE
D
Hold_LD
O
X
LVDIN_E
N
BORRST
BORDET_
EN
Write:
Reset:
0
0
0
1
0
1
1
1
位
功能描述
RESERVED
该寄存器位用户不要修改
Hold_LDO
在 Hold 模式下选择打开/关闭 大功耗 LDO(默认打开)
0:关闭大功耗 LDO
1:打开大功耗 LDO(default)
当用户需要在 Hold 模式下达到最低功耗时,可以将该大功耗 LDO 关闭,届时芯
片自动切换使用低驱动能力低功耗的 LDO
LVDIN_EN
LVDIN_DET 模块使能信号,监测 LVDIN 输入引脚
0:关闭 LVDIN_DET 模块
1:开启 LVDIN_DET 模块(default)
BORRST
BOR复位/中断选择位
0:VCC电压低/高于设定阈值时产生BOR中断
1:VCC电压低于VDETCFG[1:0]设定阈值时产生BOR复位(default)
BORDET_EN
BOR_DET 模块使能信号
0:关闭 BOR_DET 模块
1:开启 BOR_DET 模块(default)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com