Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT6215 Datasheet(PDF) 158 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Part # HT6215
Description  HT6X1X User Manual
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HITREND [Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.hitrendtech.com/
Logo HITREND - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HT6215 Datasheet(HTML) 158 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Back Button HT6215 Datasheet HTML 153Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6215 Datasheet HTML 154Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6215 Datasheet HTML 155Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6215 Datasheet HTML 156Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6215 Datasheet HTML 157Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6215 Datasheet HTML 158Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6215 Datasheet HTML 159Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6215 Datasheet HTML 160Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6215 Datasheet HTML 161Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 158 / 161 page
background image
HT6X1X 用户手册
版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有
http://www.hitrendtech.com
Page158 of 161
Rev1.9
PLL 时钟下运行,CPU 运行 PLL 时钟 1.375M,所有数字模块打开
2.21
mA
测试条件说明
最小
典型
最大
单位
测试条件:以下功耗参数均为在 5V 供电下测试得到
高频 RC 模块功耗(HRC)
95
uA
低频 RC 模块功耗(LRC)
1
uA
PLL 模块功耗
240
uA
RTC 模块功耗(含 TBS 补偿)
1.2
uA
LCD 模块功耗(快速充电模式)
8
uA
BOR 模块功耗
7
uA
LVDIN 模块
6
uA
VCC=3.6V 下测试,
芯片在低频 32768Hz 下运行,并开启 LCD
模块时的功耗
45
uA
VCC=3.6V 下测试,hold 模式下打开 LCD 模块的功耗
12
uA
19.4 外部 ADC 参数
符号
参数说明
测试条件
最小
典型
最大
单位
Via
ADC 输入电压
0
800
mV
Fc
ADC 转换频率
VCC=5V
1/16
1
Hz
Res
分辨率
VCC=5V
0.012
mv/LSB
19.5 VBAT 测试参数
符号
参数说明
测试条件
最小
典型
最大
单位
Via
VBAT 输入电压
1
4
V
Fc
ADC 转换频率
VCC=5V
1/16
1
Hz
Res
分辨率
VCC=5V
0.066
mv/LSB
19.6 VCC 测试参数
符号
参数说明
测试条件
最小
典型
最大
单位



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com