Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AP8003TBC-R1 Datasheet(PDF) 5 Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited

Part # AP8003TBC-R1
Description  Fixed 5V output non-isolated AC/DC converter chip
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPOWN [Wuxi Chipown Micro-electronics limited]
Direct Link  https://www.chipown.com.cn/en/index.html
Logo CHIPOWN - Wuxi Chipown Micro-electronics limited

AP8003TBC-R1 Datasheet(HTML) 5 Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited

  AP8003TBC-R1 Datasheet HTML 1Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited AP8003TBC-R1 Datasheet HTML 2Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited AP8003TBC-R1 Datasheet HTML 3Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited AP8003TBC-R1 Datasheet HTML 4Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited AP8003TBC-R1 Datasheet HTML 5Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited AP8003TBC-R1 Datasheet HTML 6Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited AP8003TBC-R1 Datasheet HTML 7Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited AP8003TBC-R1 Datasheet HTML 8Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited AP8003TBC-R1 Datasheet HTML 9Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
AP8003
Chipown
www.chipown.com
© 2018 无锡芯朋微电子股份有限公司
Rev.1805
2018 年 5 月
5 / 10
功能描述
AP8003 集成 PFM 控制器及 500V 高可靠 性
MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离
开关电源,输出电压为
5V。AP8003内置高压启动
与自供电模块,实现系统快速启动、超低待机。该
芯片提供了完整的智能化保护功能,包括欠压保
护,过温保护。另外
AP8003的降频调制技术有助
于改善
EMI特性。
1. 高压启动
在启动阶段,内部高压启动管提供
2mA电流对
外部
VDD电容进行充电;当VDD电压达到VDDON,
芯片开始工作,高压启动管停止对
VDD电容充电;
当
VDD电压降低到VDDOFF,芯片继续工作,但内
部高压启动管再次提供
2mA电流对外部VDD电容
进行充电;从而实现芯片自供电,无需辅助绕组或
其他外围元件对芯片供电。
2. 恒压工作模式
芯片通过
VDD管脚对输出进行电压采样,
VDD电压经过内部分压电阻分压得到采样电压
VRF。当VRF低于内部基准电压VREF,芯片开启集成
的高压功率管,对储能电感充电,当电感电流达到
内部基准电流
IPEAK,芯片关闭集成的高压功率管,
由系统二极管对储能电感续流。图
2-1和图2-2分别
给出连续模式(
CCM)和非连续模式(DCM)下
系统关键节点工作波形。同时芯片集成负载补偿功
能,可以提高恒压精度,实现较好的负载调整率。
DMOS
DIODE
Iout
IL
Ipeak
Vout
VRF
VREF
图
1-1 连续模式下工作波形
图
1-2 非连续模式下工作波形
3. 软启动
为了避免非隔离系统启动阶段因进入深度
CCM模式,带来较大电流尖峰。AP8003设置软启
动功能,在启动前
8ms,最高开关频率降低为33%,
在启动
8ms到12ms,最高开关频率降低为66%。同
时芯片设计较小的
LEB时间(300ns),以降低LEB
时间内能量大小,以避免系统启动时的高电流尖
峰。
4. 智能保护功能
AP8003集成全面的保护功能,包括:VDD欠
压保护和过温保护功能,并且这些保护具有自恢复
模式。
VDD 欠压保护------当芯片 VDD 电压低于
VDDoff,芯片重新启动。另外芯片异常自恢复的时
间可通过
VDD 电容调整,VDD 电容越大,自恢复
时间越长。
过温保护
------当芯片结温超过150℃,芯片进
入过温保护状态,输出关闭,当芯片结温低于
100℃,芯片重新启动。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com