Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5320 Datasheet(PDF) 18 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5320
Description  integrated buck-boost driver
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5320 Datasheet(HTML) 18 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5320 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 32 page
background image
IP5386
V1.01
Email: service@injoinic.com
18 / 32
Copyright © 2022, Injoinic Corp.
重新激活设备请求快充。当只有一个输出口开启的情况下,总的输出功率小于
350mW 持续约 32s 时,会
关闭输出口和放电功能,进入待机状态。
12.4.3 充电
Lightning 口和 USB-C 口任何一个插入电源都可以进行充电,如果都连接电源充电时,会优先使用先
插入的电源进行充电。
在单充电的模式下,支持自动识别电源的快充模式,匹配合适的充电电压和充电电流。
12.4.4 边充边放
当同时连接充电电源和用电设备时,自动进入边充边放模式。在该模式下,芯片会自动关闭内部快充
输入请求。为保证用电设备的正常充电,
IP5386 会将充电欠压环路提高到 4.9V 以上,以保证优先给用电
设备供电。在
VIO 电压只有 5V 的情况下,开启放电路径给用电设备供电;为了安全考虑,如果 VIO 电压
大于
5.6V,不会开启放电路径。
在边充边放过程中,如果拔掉充电电源,
IP5386 会关闭充电功能,重新启动放电功能给用电设备供电。
为了安全考虑,同时也为了能够重新激活用电设备请求快充,转换过程中会有一段时间输出电压掉到
0V。
在边充边放过程中,如果拔掉用电设备、用电设备充满或者停止抽电持续约
16s 时,IP5386 会自动关
闭对应的放电路径。当放电路径都关闭,状态回到单充电模式时,会降低充电欠压环路,自动重新申请快
充,加速给移动电源充电。
12.5 手机自动检测
12.5.1 手机插入自动检测功能
IP5386 自动检测手机插入,手机插入后即刻从待机状态唤醒,开启升压给手机充电,省去按键操作,
可支持无按键模具方案。
12.5.2 手机充满自动检测功能
IP5386 通过内部 ADC 模块采样每个口的输出电流,当单个口的输出电流小于约 80mA(MOS
Rds_ON@10mΩ)且持续 16s 时,会将该输出口关闭。当输出总功率小于约 350mW 且持续 32s 时,认为
所有输出口手机已经充满或者拔出,会自动关闭升降压输出。
12.6 按键选择
图
9
KEY 按键电路
IP5386 按键连接方式如图 7 所示,可识别长按键和短按键操作。
⚫
按键持续时间长于 100ms,但小于 2s,即为短按动作。短按会打开电量显示灯和升压输出。
⚫
按键持续时间长于 2s,即为长按动作。长按会开启或者关闭照明灯。
⚫
小于 30ms 的按键动作不会有任何响应。
KEY
WLED



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com