Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PN8054SSC-R1 Datasheet(PDF) 3 Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited

Part # PN8054SSC-R1
Description  High-performance non-isolated AC/DC converter chip
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPOWN [Wuxi Chipown Micro-electronics limited]
Direct Link  https://www.chipown.com.cn/en/index.html
Logo CHIPOWN - Wuxi Chipown Micro-electronics limited

PN8054SSC-R1 Datasheet(HTML) 3 Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited

  PN8054SSC-R1 Datasheet HTML 1Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8054SSC-R1 Datasheet HTML 2Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8054SSC-R1 Datasheet HTML 3Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8054SSC-R1 Datasheet HTML 4Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8054SSC-R1 Datasheet HTML 5Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8054SSC-R1 Datasheet HTML 6Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8054SSC-R1 Datasheet HTML 7Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8054SSC-R1 Datasheet HTML 8Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8054SSC-R1 Datasheet HTML 9Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
PN8054
Chipown
www.chipown.com
© 2017 无锡芯朋微电子股份有限公司
Rev.1709
2017 年 9 月
3 / 9
极限工作范围
VDD 脚耐压……………….……………………-0.3~35V
SW 脚耐压……………………….…….…..…. -0.3~650V
结工作温度范围
……….…..….…..…...….….-40~150℃
存储温度范围
……………………….…....…….-55~150℃
管脚焊接温度 (
10秒)……………..……………...260℃
封装热阻
RθJC(SOP-7)…..........………………….80℃/W
人体模式
ESD 能力(1)(HBM)……..…...…...……...
±6kV
空气模式
ESD 能力(2)……….………..….…….……...8kV
漏极脉冲电流(
Tpulse=100us)………….…….…..…..…3A
备注:
1. 产品委托第三方严格按照芯片级ESD标准(ESDA/JEDEC JDS-001-2014)中的测试方式和流程进行测试。
2. 此项测试条件为静电测试仪对芯片引脚直接放电,企业内部标准,结果仅供参考。
电气特性
(TA = 25°C, V
DD = 14 V,
除非另有说明
)
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
功率部分
功率管耐压
BVDSS
ISW =250uA
650
690
V
关态漏电流
IOFF
Vsw =500V
100
μA
导通电阻
RDS(on)
ISW = 400mA, T
J
=25°C
8.0
Ω
高压启动电压
VSW_START
VDD=VDDon – 1V
30
V
VDD电压部分
VDD启动阈值电压
VDDon
9.5
11
12.5
V
VDD欠压保护阈值电压
VDDoff
7.5
8.5
9.5
V
VDD回差
VDDhys
2.5
V
VDD钳位保护电压
VDDclamp
18
20
22
V
VDD反馈基准电压
VDD-REF
15.3
V
VDD电流部分
启动管充电电流
IDDch
VDD=10V
-2
mA
静态电流
IDD0
VDD=6V
0.3
0.6
0.9
mA
工作电流
IDD1
VDD =13V
1.2
mA
内部电流检测
尖峰电流限流值
Ilimit
540
600
660
mA
过流检测前沿消隐时间
TLEB
300
ns
反馈输入
最小关断时间
Toffmin
17
19
21
μs
最大开启时间
Tonmax
13
μs
过温保护
过温保护温度
TSD
135
150
°C
过温保护回差
THYST
30
°C
重启保护
异常重启时间
TRESTART
CVDD=4.7μF
3
S



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com