Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

USB2524 Datasheet(PDF) 3 Page - SMSC Corporation

Part # USB2524
Description  USB MultiSwitchTM Hub
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SMSC [SMSC Corporation]
Direct Link  http://www.smsc.com
Logo SMSC - SMSC Corporation

USB2524 Datasheet(HTML) 3 Page - SMSC Corporation

  USB2524 Datasheet HTML 1Page - SMSC Corporation USB2524 Datasheet HTML 2Page - SMSC Corporation USB2524 Datasheet HTML 3Page - SMSC Corporation USB2524 Datasheet HTML 4Page - SMSC Corporation USB2524 Datasheet HTML 5Page - SMSC Corporation USB2524 Datasheet HTML 6Page - SMSC Corporation USB2524 Datasheet HTML 7Page - SMSC Corporation USB2524 Datasheet HTML 8Page - SMSC Corporation USB2524 Datasheet HTML 9Page - SMSC Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 57 page
background image
USB MultiSwitchTM Hub
Datasheet
SMSC USB2524
3
Revision 1.91 (08-22-07)
DATASHEET
Table of Contents
Chapter 1
General Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1
OEM Selectable Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Chapter 2
Pin Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Chapter 3
Pin Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Chapter 4
Switching Hub Pin Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Chapter 5
Switching Hub Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Chapter 6
Assigning Ports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6.1
Port Assign Interface (PRT_ASSIGN[3:0] pins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6.1.1
Embedded Mode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6.1.2
Peripheral Mode: Level Triggered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6.1.3
Peripheral Mode: Edge Triggered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6.2
SMBus Host Control of Port Assignment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Chapter 7
Configuration Options. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7.1
Switching Hub Configuration Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7.1.1
Power Switching Polarity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7.1.2
VBus Detect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7.1.3
Port Assignment Configuration: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7.1.4
Internal Register Set (Common to EEPROM and SMBus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7.1.4.1
Register 00h: Vendor ID (LSB) (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7.1.4.2
Register 01h: Vendor ID (MSB) (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7.1.4.3
Register 02h: Product ID (LSB) (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7.1.4.4
Register 03h: Product ID (MSB) (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7.1.4.5
Register 04h: Device ID (LSB) (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7.1.4.6
Register 05h: Device ID (MSB) (Reset = 0x00). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7.1.4.7
Register 06h: CONFIG_BYTE_1 (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7.1.4.8
Register 07h: Configuration Data Byte 2 (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7.1.4.9
Register 08h: Configuration Data Byte 3 (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7.1.4.10 Register 09h: Non-Removable Device (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7.1.4.11 Register 0Ah: Port Disable For Self Powered Operation (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . 26
7.1.4.12 Register 0Bh: Port Disable For Bus Powered Operation (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . 26
7.1.4.13 Register 0Ch: Max Power For Self Powered Operation (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . . 26
7.1.4.14 Register 0Dh: Max Power For Bus Powered Operation (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . . 27
7.1.4.15 Register 0Eh: Hub Controller Max Current For Self Powered Operation (Reset = 0x00) 27
7.1.4.16 Register 0Fh: Hub Controller Max Current For Bus Powered Operation (Reset = 0x00) 27
7.1.4.17 Register 10h: Power-On Time (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
7.1.4.18 Register 11h: Language ID High (Reset = 0x00). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
7.1.4.19 Register 12h: Language ID Low (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
7.1.4.20 Register 13h: Manufacturer String Length (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.1.4.21 Register 14h: Product String Length (Reset = 0x00). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.1.4.22 Register 15h: Serial String Length (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.1.4.23 Register 16h-53h: Manufacturer String (Reset = 0x00). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.1.4.24 Register 54h-91h: Product String (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.1.4.25 Register 92h-CFh: Serial String (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7.1.4.26 Register D0h: Port Interface Delay Timer (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7.1.4.27 Register D1h: Port Assign Interface Configuration 0A (Reset = 0x00) . . . . . . . . . . . . . . 29



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com