Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LAW57B Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LAW57B
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAW57B Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LAW57B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAW57B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAW57B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAW57B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAW57B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAW57B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAW57B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAW57B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAW57B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
Bestellinformation
Ordering Indormation
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 15
Luminous
Flux
1) page 15
I
F = 400 mA
Φ
V (mlm)
Lichtstärke
2) Seite 15
Luminous
Intensity
2) page 15
I
F = 400 mA
I
V (mcd)
Bestellnummer
Ordering Code
LA W57B-FYGY-24
amber
13000 ... 24000
6000 (typ.)
Q65110A2728
LY W57B-FYGY-26
yellow
13000 ... 24000
6000 (typ.)
Q65110A2739
2006-07-19
2
LA W57B, LY W57B
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LA W57B-FYGY-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen FY, FZ,
GX oder GY enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA W57B-FYGY-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LA W57B-FYGY-24 means that only one group FY, FZ, GX or GY will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LA W57B-FYGY-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will
be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Vergleichstabelle
Correlation Table
Typ
Type
Lichtstrom
1) Seite 15
Luminous Flux
1) page 15
I
F = 400 mA
Φ
V (mlm)
Typischer Lichtstrom
2) Seite 15
Typical Luminous Flux
2) page 15
IF = 600 mA
Φ
V (mlm)
LA W57B-FYGY-24
13000 ... 24000
27000
LY W57B-FYGY-26
13000 ... 24000
27000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com