Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LAW57B Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LAW57B
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAW57B Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LAW57B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAW57B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAW57B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAW57B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAW57B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAW57B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAW57B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAW57B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAW57B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LA W57B, LY W57B
Golden DRAGON
®
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2006-07-19
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMD-Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
• Typischer Lichtfluss: bis zu 17,6 lm bei
600 mA
• Besonderheit des Bauteils: Punktlichtquelle
mit hoher Lichtausbeute bei geringem
Platzbedarf
• Wellenlänge: 617 nm (amber), 587 nm (gelb)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 20 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 800/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Anwendungen
• Verkehrssignale
• Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innen- und Außenbeleuchtung im Automobilbe-
reich (z.B. Instrumentenbeleuchtung, Heck-
leuchte, Blinkleuchte)
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Tragbare Beleuchtung z. B. am Fahrrad,
Taschenlampe
• Dekorative Lichtleiter-Anwendungen
• Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Flucht-
wege, u.ä.)
• Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Außenbereich
Features
• package: white SMD package, colorless clear
resin
• typical Luminous Flux: up to 17.6 lm at
600 mA
• feature of the device: point lightsource with
high luminous efficiency and low space
• wavelength: 617 nm (amber), 587 nm (yellow)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaAlP
• optical efficiency: 20 lm/W
• grouping parameter: luminous flux,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
• taping: 24-mm tape with 800/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Applications
• traffic signaling
• backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
• Interior and exterior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting, rear combination
lamp (RCL))
• substitution of micro incandescent lamps
• portable light souce (e. g. bicycle, flashlight)
• decorative and entertainment lighting (incl. fiber
optic illumination)
• signal and symbol luminaire for orientation
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting


Similar Part No. - LAW57B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LAW51M OSRAM-LAW51M Datasheet
400Kb / 15P
white SMD package, colorless clear silicone resin with optic
LAW5AM OSRAM-LAW5AM Datasheet
625Kb / 16P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LAW5AP OSRAM-LAW5AP Datasheet
602Kb / 15P
black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
LAW5SM OSRAM-LAW5SM Datasheet
615Kb / 21P
LCD Backlighting
LAW5SM OSRAM-LAW5SM Datasheet
1Mb / 22P
Golden DRAGON
More results

Similar Description - LAW57B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LGA676 OSRAM-LGA676 Datasheet
406Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGP47K OSRAM-LGP47K Datasheet
452Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LHQ974 OSRAM-LHQ974 Datasheet
344Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSA67B OSRAM-LSA67B Datasheet
369Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWA67C OSRAM-LWA67C Datasheet
446Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWP473 OSRAM-LWP473 Datasheet
501Kb / 17P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LYA675 OSRAM-LYA675 Datasheet
385Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSQ971 OSRAM-LSQ971 Datasheet
463Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LETH3A OSRAM-LETH3A Datasheet
460Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com