Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

GW-T3LPF1_EM Datasheet(PDF) 2 Page - ams-OSRAM AG

Part # GW-T3LPF1_EM
Description  DURIS® L 38
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Direct Link  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

GW-T3LPF1_EM Datasheet(HTML) 2 Page - ams-OSRAM AG

  GW-T3LPF1_EM Datasheet HTML 1Page - ams-OSRAM AG GW-T3LPF1_EM Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG GW-T3LPF1_EM Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG GW-T3LPF1_EM Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG GW-T3LPF1_EM Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG GW-T3LPF1_EM Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG GW-T3LPF1_EM Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG GW-T3LPF1_EM Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG GW-T3LPF1_EM Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
Ordering Information
Bestellinformation
Luminous Flux
Ordering Code
F
V
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW T3LPF1.CM-KTLP-27S5-1
means that only one group KT, KU, LP will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. GW T3LPF1.CM-KTLP-27S5-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GW T3LPF1.CM-KTLP-27S5-1 means that only one forward voltage group U1,V1,W1,X1,Y1,Z1 will be
shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW T3LPF1.CM-KTLP-27S5-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KT, KU, LP enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW T3LPF1.CM-KTLP-27S5-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. GW T3LPF1.CM-KTLP-27S5-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GW
T3LPF1.CM-KTLP-27S5-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
U1,V1,W1,X1,Y1,Z1 enthalten (siehe Seite 5).
T = 25 °C
[K]
Φ
A
Bestellnummer
I
Type:
Color
Temperature
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
= 10 mA
[lm]
GW T3LPF1.EM-KTLP-22S5-1
2200
97 ... 121
Q65112A4557
GW T3LPF1.EM-KTLP-25S5-1
2500
97 ... 121
Q65112A4558
GW T3LPF1.EM-KTLP-27S5-1
2700
97 ... 121
Q65112A4556
1) page 19
1) Seite 19
Version 1.4
GW T3LPF1.EM
2018-09-04
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com