Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LD-CQ7P Datasheet(PDF) 1 Page - ams-OSRAM AG

Part # LD-CQ7P
Description  OSLON® SSL 80
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Direct Link  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

LD-CQ7P Datasheet(HTML) 1 Page - ams-OSRAM AG

  LD-CQ7P Datasheet HTML 1Page - ams-OSRAM AG LD-CQ7P Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG LD-CQ7P Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG LD-CQ7P Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG LD-CQ7P Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG LD-CQ7P Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG LD-CQ7P Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG LD-CQ7P Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG LD-CQ7P Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 20 page
background image
2015-12-18
1
2015-12-18
OSLON
® SSL 80
Datasheet
Version 1.3
LD CQ7P
This ultra-compact 1 W class LED offers a prefocused
radiation pattern making it the ideal choice for spot
lighting applications. Its low thermal resistance allows
this device to be highly efficient even at high driving
currents. Applications demanding long lifetimes are
perfectly addressed with this highly reliable LED.
Diese äußerst kompakte LED der 1-W-Klasse mit
vorfokussierter Abstrahlcharakterisitik ist die ideale
Wahl für Punktstrahler. Der geringe Wärmewiderstand
sorgt selbst bei hohen Strömen für höchste
Lichtausbeute. Diese zuverlässige LED eignet sich
besonders für Applikationen, die eine hohe
Lebenserwartung erfordern.
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: SMT ceramic package with silicone resin
and silicone lens
•
Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit
Silikonverguss und -linse
•
Viewing angle at 50 % I
V: 80°
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 80°
•
Color: 451 nm (deep blue)
•
Farbe: 451 nm (deep blue)
•
Radiant Flux: typ. 600 mW
•
Strahlungsfluss: typ. 600 mW
•
Radiant Efficiency: typ. 59 %
•
Lichtausbeute: typ. 59 %
•
Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness
•
Korrosionsstabilität: Höchste
Korrosionsbeständigkeit
Applications
Anwendungen
•
Accent and effect lighting
•
Akzent- und Effektbeleuchtung
•
Architectural lighting
•
Architekturbeleuchtung
•
Color changing fixtures
•
farbveränderliche Lichtquellen
•
Remote-phosphor fixtures
•
Remote-Phosphor Lichtquellen
•
Shop lighting
•
Ladenbeleuchtung
•
Stage lighting
•
Bühnenbeleuchtung


Similar Part No. - LD-CQ7P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LD-CQ7P OSRAM-LD-CQ7P Datasheet
435Kb / 17P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
More results

Similar Description - LD-CQ7P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
GACS8PM1.23 OSRAM-GACS8PM1.23 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 80
GHCSHPM1.24 OSRAM-GHCSHPM1.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
LUWCR7P OSRAM-LUWCR7P_17 Datasheet
3Mb / 24P
OSLON SSL 80
GTCS8PM1.13 OSRAM-GTCS8PM1.13 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 80
LUWCRDP OSRAM-LUWCRDP Datasheet
2Mb / 24P
OSLON SSL 150
GHCS8PM1.24 OSRAM-GHCS8PM1.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 80
GFCSHPM2.24 OSRAM-GFCSHPM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GFCS8PM2.24 OSRAM-GFCS8PM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 80
GDCSHPM1.14 OSRAM-GDCSHPM1.14 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GACSHPM1.23 OSRAM-GACSHPM1.23 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com